công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQPF4N20 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQPF4N20
Giải thích chi tiết về linh kiện  200V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQPF4N20 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

  FQPF4N20 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF4N20 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF4N20 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF4N20 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF4N20 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF4N20 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF4N20 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF4N20 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
  


 =    #
"@!   =




'


G



 !
"

#$%&G



 '(
 ')
 '*
+$%
$+,%
-
.

%5+D50:5H++::+*:D:+58D%I:D%8:>5DHH+D:+5:%J
7+HD:+:557+*:+:05%B505JH5+:58 %5+D50:%H:%J
05%B505J%+558HD:%7705%5+H:%J7+H+5+H5:+5B:D:+:5K
:5D:+:5*:J%J05::H:+57%:+58D+D:+58DD:+

%5+D50 7+H %+:  %HD+5C: + H: % +55%0 7: 5 05: H77+
:*5: + J: >5DH D: :L7+: >+5: %77+*%0  %5+D50 :5H+
5:+%5%0
%M
- 0! ! 
 13  "
1"3 1 3 
    
!   "   " "  @  
  N
' %     
!          "
" @    
!   !

     !"
   !"
#"#
 !
%! 5
!5

   
 !     
 
7 
7 
  
  ""  
    !=
 !

5 
 7 
       
  != 
 !
" 
57 
    
" "    
  


Số phần tương tự - FQPF4N20

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF4N20L FAIRCHILD-FQPF4N20L Datasheet
541Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FQPF4N20

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF48N20 FAIRCHILD-FQAF48N20 Datasheet
666Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FDP39N20 FAIRCHILD-FDP39N20 Datasheet
908Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQD10N20C FAIRCHILD-FQD10N20C_09 Datasheet
729Kb / 9P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOD2210 AOSMD-AOD2210 Datasheet
309Kb / 6P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFW630B KERSEMI-IRFW630B Datasheet
1Mb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Bruckewell Technology L...
MS40N20 BWTECH-MS40N20 Datasheet
765Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP640 SEMIHOW-HFP640 Datasheet
309Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP19N20C FAIRCHILD-FQP19N20C Datasheet
1Mb / 10P
   200V N-Channel MOSFET
FQA34N20 FAIRCHILD-FQA34N20 Datasheet
731Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP4N20 FAIRCHILD-FQP4N20 Datasheet
688Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP630 FAIRCHILD-FQP630 Datasheet
745Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com