công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQPF3P50 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQPF3P50
Giải thích chi tiết về linh kiện  500V P-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQPF3P50 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

  FQPF3P50 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF3P50 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF3P50 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF3P50 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF3P50 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF3P50 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF3P50 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF3P50 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
©2000 Fairchild Semiconductor International
Rev. A, August 2000
Peak Diode Recovery dv/dt Test Circuit & Waveforms
DUT
V
DS
+
_
Driver
RG
Compliment of DUT
(N-Channel)
V
GS
• dv/dt controlled by R
G
•I
SD controlled by pulse period
V
DD
L
I
SD
10V
VGS
( Driver )
I SD
( DUT )
VDS
( DUT )
V
DD
Body Diode
Forward Voltage Drop
V
SD
I
FM , Body Diode Forward Current
Body Diode Reverse Current
I
RM
Body Diode Recovery dv/dt
di/dt
D =
Gate Pulse Width
Gate Pulse Period
--------------------------
DUT
V
DS
+
_
Driver
RG
Compliment of DUT
(N-Channel)
V
GS
• dv/dt controlled by R
G
•I
SD controlled by pulse period
V
DD
L
L
I
SD
10V
VGS
( Driver )
I SD
( DUT )
VDS
( DUT )
V
DD
Body Diode
Forward Voltage Drop
V
SD
I
FM , Body Diode Forward Current
Body Diode Reverse Current
I
RM
Body Diode Recovery dv/dt
di/dt
D =
Gate Pulse Width
Gate Pulse Period
--------------------------
D =
Gate Pulse Width
Gate Pulse Period
--------------------------


Số phần tương tự - FQPF3P50

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF3P20 FAIRCHILD-FQPF3P20 Datasheet
529Kb / 8P
   QFET P-CHANNEL
More results

Mô tả tương tự - FQPF3P50

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQD3P50TM FAIRCHILD-FQD3P50TM Datasheet
766Kb / 9P
   500V P-Channel MOSFET
FQD1P50TF FAIRCHILD-FQD1P50TF Datasheet
696Kb / 9P
   500V P-Channel MOSFET
FQD1P50 FAIRCHILD-FQD1P50 Datasheet
569Kb / 9P
   500V P-Channel MOSFET
FQB1P50 FAIRCHILD-FQB1P50 Datasheet
571Kb / 9P
   500V P-Channel MOSFET
FQB3P50 FAIRCHILD-FQB3P50 Datasheet
645Kb / 9P
   500V P-Channel MOSFET
FQB3P50TM FAIRCHILD-FQB3P50TM Datasheet
651Kb / 9P
   500V P-Channel MOSFET
FQD3P50 FAIRCHILD-FQD3P50_09 Datasheet
766Kb / 9P
   500V P-Channel MOSFET
FQD3P50 FAIRCHILD-FQD3P50 Datasheet
638Kb / 9P
   500V P-Channel MOSFET
FQPF1P50 FAIRCHILD-FQPF1P50 Datasheet
564Kb / 8P
   500V P-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD1P50 KERSEMI-KSMD1P50 Datasheet
1Mb / 8P
   500V P-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com