công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQPF3P20 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQPF3P20
Giải thích chi tiết về linh kiện  QFET P-CHANNEL
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQPF3P20 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FQPF3P20 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF3P20 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF3P20 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF3P20 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF3P20 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF3P20 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF3P20 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF3P20 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
FQPF3P20
QFET P-CHANNEL
4
Fig 7. Breakdown Voltage vs. Temperature
Fig 8. On-Resistance vs. Temperature
Fig 11. Thermal Response
Fig 10. Max. Drain Current vs. Case Temperature
Fig 9. Max. Safe Operating Area
P
DM
t
1
t
2
P
DM
t
1
t
2
t
1
t
2
-100
-50
0
50
100
150
200
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
¡Ø Note :
1. V
GS = 0 V
2. I
D = -250 ¥ìA
T
J, Junction Temperature [
o
C]
-100
-50
0
50
100
150
200
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
¡Ø Note :
1. V
GS
= -10 V
2. I
D
= -1.4 A
T
J
, Junction Temperature [
oC]
10
0
10
1
10
2
10
-2
10
-1
10
0
10
1
1 ms
DC
100 ms
10 ms
Operation in This Area
is Limited by R
DS(on)
¡Ø Notes :
1. T
C
= 25
oC
2. T
J
= 150
oC
3. Single Pulse
-V
DS
, Drain-Source Voltage [V]
25
50
75
100
125
150
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
T
C
, Case Temperature [¡É]
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
-2
10
-1
10
0
¡Ø N o te s :
1 . Z
¥è J C
(t) = 3 . 9 ¡É /W M a x .
2 . D u ty F a c t o r , D = t
1
/t
2
3 . T
JM
- T
C
= P
DM
* Z
¥è J C
(t)
sin g le puls e
D= 0 .5
0. 02
0. 2
0. 05
0. 1
0. 01
t
1
, S quar e W a v e P u ls e D u r a t ion [ s ec ]
[
°C]


Số phần tương tự - FQPF3P20

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF3P50 FAIRCHILD-FQPF3P50 Datasheet
620Kb / 8P
   500V P-Channel MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FQPF3P20

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQB22P10 FAIRCHILD-FQB22P10_13 Datasheet
861Kb / 9P
   P-Channel QFET MOSFET
FQB34P10 FAIRCHILD-FQB34P10_13 Datasheet
526Kb / 9P
   P-Channel QFET MOSFET
FQT2P25TF FAIRCHILD-FQT2P25TF Datasheet
986Kb / 8P
   P-Channel QFET MOSFET
FQD17P06 FAIRCHILD-FQD17P06_13 Datasheet
892Kb / 9P
   P-Channel QFET MOSFET
FDMC2523P FAIRCHILD-FDMC2523P Datasheet
176Kb / 7P
   P-Channel QFET -150V, -3A, 1.5ohm
FDMC2523P FAIRCHILD-FDMC2523P_07 Datasheet
211Kb / 7P
   P-Channel QFET -150V, -3A, 1.5廓
FQP1N60 FAIRCHILD-FQP1N60 Datasheet
519Kb / 8P
   QFET N-CHANNEL
FQB5N90 FAIRCHILD-FQB5N90_13 Datasheet
709Kb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET
FQT7N10TF FAIRCHILD-FQT7N10TF Datasheet
628Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET
FQD4N25TM FAIRCHILD-FQD4N25TM Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com