công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQPF2N50 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQPF2N50
Giải thích chi tiết về linh kiện  500V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQPF2N50 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  FQPF2N50 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF2N50 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF2N50 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF2N50 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF2N50 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF2N50 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF2N50 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF2N50 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
  
 
 
 
 
 
   
    

    !" # $%#&##'( # 
)*#+,-./.Ω, 0 
,-1//-1µ . 2.0 
"  !"  //µ 3%(%(  4
5 %   6   # 


 





A*
 A=* 
*,)*4,6()µ'
())


*
∆A*
5∆
A=* 
 
4,6()µ'+ 6(7

) 28

*57
4
B:* 
*,())**,)*


%
µ'
*,2))*,%6(7


%)
µ'
4
:A.=
*,&)**,)*


%))
'
4
:A.=+!
*,&)**,)*


%))
'
 
*
: * 
*,*4,6()µ'
& )

( )
*
+
  
+ 
*,%)*4,) 0('

2 6
( &

   
*,()*4,) 0('

% %(


 

4  
*,6(**,)*
,% )C#


%8)
6&)


  

&)
2)


+!  

2
0

   

 
*,6()*4,6 %'
+,6(Ω


0
6)


+

6(
0)


 

%)
&)


 

6)
()

D
 :
*,2))*4,6 %'
*,%)*


0 )
8 )

D
: 

% &


D
:

& )


     
4
@ 


% &
'
4
@9  


( 6
'
*
 * 
*,)*4,% &'


% 2
*

+!+ !
*,)*4,6 %'
45,%))'5µ

%E(


D
+!+ !

) 0E

µ


Số phần tương tự - FQPF2N50

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF2N30 FAIRCHILD-FQPF2N30 Datasheet
742Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQPF2N40 FAIRCHILD-FQPF2N40 Datasheet
728Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
FQPF2N60 FAIRCHILD-FQPF2N60 Datasheet
562Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
FQPF2N60 KERSEMI-FQPF2N60 Datasheet
740Kb / 7P
   600V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF2N60C FAIRCHILD-FQPF2N60C Datasheet
830Kb / 10P
   600V N-Channel MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FQPF2N50

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQA13N50CF FAIRCHILD-FQA13N50CF_07 Datasheet
767Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQD3N50C FAIRCHILD-FQD3N50C_08 Datasheet
900Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF5N50CF FAIRCHILD-FQPF5N50CF Datasheet
657Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP5N50S SEMIHOW-HFP5N50S Datasheet
785Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFP13N50S SEMIHOW-HFP13N50S Datasheet
946Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFS13N50S SEMIHOW-HFS13N50S Datasheet
859Kb / 7P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
FQD5N50 TGS-FQD5N50 Datasheet
554Kb / 2P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N50TF FAIRCHILD-FQD1N50TF Datasheet
833Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF9N50YDTU FAIRCHILD-FQPF9N50YDTU Datasheet
723Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQA24N50F FAIRCHILD-FQA24N50F Datasheet
620Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQD1N50 FAIRCHILD-FQD1N50 Datasheet
740Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com