công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

900001 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Amphenol Corporation

tên linh kiện 900001
Giải thích chi tiết về linh kiện  MIL-DTL-38999 Series II Subminiature cylindrical connectors
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMPHENOL [Amphenol Corporation]
Trang chủ  http://www.amphenol.com
Logo AMPHENOL - Amphenol Corporation

900001 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Amphenol Corporation

Back Button 900001 Datasheet HTML 5Page - Amphenol Corporation 900001 Datasheet HTML 6Page - Amphenol Corporation 900001 Datasheet HTML 7Page - Amphenol Corporation 900001 Datasheet HTML 8Page - Amphenol Corporation 900001 Datasheet HTML 9Page - Amphenol Corporation 900001 Datasheet HTML 10Page - Amphenol Corporation 900001 Datasheet HTML 11Page - Amphenol Corporation 900001 Datasheet HTML 12Page - Amphenol Corporation 900001 Datasheet HTML 13Page - Amphenol Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 24 page
background image
9
Coding - polarization
To avoid cross-plugging problems in applications requiring the use of more than one MIL-DTL-38999 II
connector of the same size, alternate key-rotations are available as indicated in the chart below. As shown
in the accompanying diagram, the major key rotates clockwise from the secondary ones.
In the reference system, the polarization is shown by the letters A, B, C or D.
Position of the major keyway
Shell size
Normal
References
AB
C
D
8
100°
82°
-
-
118°
10
100°
86°
72°
128°
114°
12
100°
80°
68°
132°
120°
14
100°
79°
66°
134°
121°
16
100°
82°
70°
130°
118°
18
100°
82°
70°
130°
118°
20
100°
82°
70°
130°
118°
22
100°
85°
74°
126°
115°
24
100°
85°
74°
126°
115°
Plug - Front face shown
Receptacle - Front face shown
JT - E111/A
8/01/02 12:23
Page 9


Số phần tương tự - 900001

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
900001 ETC-900001 Datasheet
6Mb / 68P
   Contacts
May 2019
More results

Mô tả tương tự - 900001

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Amphenol Aerospace Oper...
466511 AAO-466511 Datasheet
1Mb / 37P
   MIL-DTL-38999, Series II JT
logo
ITT Industries
D38999-20FG41PN ITT-D38999-20FG41PN Datasheet
2Mb / 36P
   Cannon MIL-DTL-38999 Connectors
D38999-20WG-41PN ITT-D38999-20WG-41PN Datasheet
2Mb / 36P
   Cannon MIL-DTL-38999 Connectors
D38999-24WD-35SA ITT-D38999-24WD-35SA Datasheet
2Mb / 36P
   Cannon MIL-DTL-38999 Connectors
D38999 ITT-D38999 Datasheet
2Mb / 36P
   Cannon MIL-DTL-38999 Connectors
D38999-26WJ4PN ITT-D38999-26WJ4PN Datasheet
2Mb / 36P
   Cannon MIL-DTL-38999 Connectors
D38999-26FA98BN ITT-D38999-26FA98BN Datasheet
2Mb / 17P
   MIL-DTL-38999 Series III Connectors
D38999-20FC98PN ITT-D38999-20FC98PN Datasheet
2Mb / 36P
   Cannon MIL-DTL-38999 Connectors
D38999-20FD-35PN ITT-D38999-20FD-35PN Datasheet
2Mb / 36P
   Cannon MIL-DTL-38999 Connectors
030-1997-022 ITT-030-1997-022 Datasheet
2Mb / 36P
   Cannon MIL-DTL-38999 Connectors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com