công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQPF20N06L bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQPF20N06L
Giải thích chi tiết về linh kiện  60V LOGIC N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQPF20N06L bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FQPF20N06L Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF20N06L Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF20N06L Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF20N06L Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF20N06L Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF20N06L Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF20N06L Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF20N06L Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
©2001 Fairchild Semiconductor Corporation
Rev. A1. May 2001
Gate Charge Test Circuit & Waveform
Resistive Switching Test Circuit & Waveforms
Unclamped Inductive Switching Test Circuit & Waveforms
Charge
VGS
5V
Qg
Qgs
Qgd
3mA
VGS
DUT
VDS
300nF
50KΩ
200nF
12V
Same Type
as DUT
Charge
VGS
5V
Qg
Qgs
Qgd
3mA
VGS
DUT
VDS
300nF
50KΩ
200nF
12V
Same Type
as DUT
VGS
VDS
10%
90%
t
d(on)
t
r
t
on
t
off
t
d(off)
t
f
VDD
5V
VDS
RL
DUT
RG
VGS
VGS
VDS
10%
90%
t
d(on)
t
r
t
on
t
off
t
d(off)
t
f
VDD
5V
VDS
RL
DUT
RG
VGS
EAS =L IAS
2
----
2
1
--------------------
BVDSS -VDD
BVDSS
VDD
VDS
BVDSS
t
p
VDD
IAS
VDS (t)
ID (t)
Time
10V
DUT
RG
L
I D
t
p
EAS =L IAS
2
----
2
1
EAS =L IAS
2
----
2
1
----
2
1
--------------------
BVDSS -VDD
BVDSS
VDD
VDS
BVDSS
t
p
VDD
IAS
VDS (t)
ID (t)
Time
10V
DUT
RG
L
L
I D
I D
t
p


Số phần tương tự - FQPF20N06L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF20N06 FAIRCHILD-FQPF20N06 Datasheet
653Kb / 8P
   60V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF20N06 ISC-FQPF20N06 Datasheet
277Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results

Mô tả tương tự - FQPF20N06L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQB20N06L FAIRCHILD-FQB20N06L Datasheet
680Kb / 9P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP20N06L FAIRCHILD-FQP20N06L Datasheet
673Kb / 8P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP50N06L FAIRCHILD-FQP50N06L Datasheet
647Kb / 8P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMU20N06L KERSEMI-KSMU20N06L Datasheet
1Mb / 8P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP30N06L FAIRCHILD-FQP30N06L Datasheet
623Kb / 8P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
FQPF50N06L FAIRCHILD-FQPF50N06L Datasheet
664Kb / 8P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
FQU20N06L FAIRCHILD-FQU20N06L_09 Datasheet
860Kb / 9P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSM50N06L KERSEMI-KSM50N06L Datasheet
1Mb / 6P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
KSM30N06L KERSEMI-KSM30N06L Datasheet
1Mb / 6P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD13N06L FAIRCHILD-FQD13N06L Datasheet
653Kb / 9P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com