công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQPF19N20 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQPF19N20
Giải thích chi tiết về linh kiện  200V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQPF19N20 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  FQPF19N20 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF19N20 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF19N20 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF19N20 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF19N20 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF19N20 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF19N20 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF19N20 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
  
 
 
 
 
 
   
    

    !" # $%#&##'( # 
)*#+,-./0/Ω, 1 
,2.300.3µ /4/1 
"  !"  00µ 5%(%(  6
7 %   8   # 


 





B+
 B=+ 
+-*+5-).*µ%
)**


+
∆B+
$∆
B=+ 
 
5-).*µ%, ).6

* '(

+$6
5
C:+ 
+-)**++-*+


'
µ%
+-'A*+-').6


'*
µ%
5
:B0=
+-2*++-*+


'**
%
5
:B0=,!
+-2*++-*+


'**
%
 
+
: + 
+-+5-).*µ%
2 *

. *
+
,
  
, 
+-'*+5-. D%

* ')
* '.

   
+-9*+5-. D%

( 7


 

5  
+-).++-*+
-' *E#


'))*
'A**


  

))*
)D*


,!  

2*
9*

   

 
+-'**+5-'D 9%
,-).Ω


)*
.*


,

'D*
2D*


 

..
')*


 

(*
'7*

F
 :
+-'A*+5-'D 9%
+-'*+


2'
9*

F
: 

( A


F
:

'2 .


     
5
@ 


'' (
%
5
@8  


9(
%
+
 + 
+-*+5-'' (%


' .
+

,!, !
+-*+5-'D 9%
5$-'**%$µ

'9*


F
,!, !

* AD

µ


Số phần tương tự - FQPF19N20

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF19N20 ISC-FQPF19N20 Datasheet
278Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF19N20C FAIRCHILD-FQPF19N20C Datasheet
1Mb / 10P
   200V N-Channel MOSFET
FQPF19N20L FAIRCHILD-FQPF19N20L Datasheet
712Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FQPF19N20

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF48N20 FAIRCHILD-FQAF48N20 Datasheet
666Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FDP39N20 FAIRCHILD-FDP39N20 Datasheet
908Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQD10N20C FAIRCHILD-FQD10N20C_09 Datasheet
729Kb / 9P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOD2210 AOSMD-AOD2210 Datasheet
309Kb / 6P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFW630B KERSEMI-IRFW630B Datasheet
1Mb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Bruckewell Technology L...
MS40N20 BWTECH-MS40N20 Datasheet
765Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP640 SEMIHOW-HFP640 Datasheet
309Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP19N20C FAIRCHILD-FQP19N20C Datasheet
1Mb / 10P
   200V N-Channel MOSFET
FQA34N20 FAIRCHILD-FQA34N20 Datasheet
731Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP4N20 FAIRCHILD-FQP4N20 Datasheet
688Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP630 FAIRCHILD-FQP630 Datasheet
745Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com