công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQPF14N30 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQPF14N30
Giải thích chi tiết về linh kiện  300V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQPF14N30 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

  FQPF14N30 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF14N30 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF14N30 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF14N30 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF14N30 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF14N30 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF14N30 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF14N30 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
  
 
   
(7.00)
(0.70)
MAX1.47
#1
10.16
±0.20
(1.00x45
°)
2.54
±0.20
0.80
±0.10
9.40
±0.20
2.76
±0.20
0.35
±0.10
ø3.18
±0.10
2.54TYP
[2.54
±0.20]
2.54TYP
[2.54
±0.20]
0.50
+0.10
–0.05



Số phần tương tự - FQPF14N30

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF14N30 ISC-FQPF14N30 Datasheet
278Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results

Mô tả tương tự - FQPF14N30

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQB9N30 FAIRCHILD-FQB9N30 Datasheet
647Kb / 9P
   300V N-Channel MOSFET
FDP46N30 FAIRCHILD-FDP46N30 Datasheet
697Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMU5N30 KERSEMI-KSMU5N30 Datasheet
1Mb / 8P
   300V N-CHANNEL MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF5N30 FAIRCHILD-FQPF5N30 Datasheet
763Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQP5N30 FAIRCHILD-FQP5N30 Datasheet
754Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQB5N30 FAIRCHILD-FQB5N30 Datasheet
770Kb / 9P
   300V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD2N30 KERSEMI-KSMD2N30 Datasheet
1Mb / 8P
   300V N-CHANNEL MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP3N30 FAIRCHILD-FQP3N30 Datasheet
708Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQA26N30 FAIRCHILD-FQA26N30 Datasheet
702Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQA44N30 FAIRCHILD-FQA44N30 Datasheet
745Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com