công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU1JTD3WG-XTR bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Rohm

tên linh kiện BU1JTD3WG-XTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  High accuracy detection, low current consumption
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU1JTD3WG-XTR bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Rohm

  BU1JTD3WG-XTR Datasheet HTML 1Page - Rohm BU1JTD3WG-XTR Datasheet HTML 2Page - Rohm BU1JTD3WG-XTR Datasheet HTML 3Page - Rohm BU1JTD3WG-XTR Datasheet HTML 4Page - Rohm BU1JTD3WG-XTR Datasheet HTML 5Page - Rohm BU1JTD3WG-XTR Datasheet HTML 6Page - Rohm BU1JTD3WG-XTR Datasheet HTML 7Page - Rohm BU1JTD3WG-XTR Datasheet HTML 8Page - Rohm BU1JTD3WG-XTR Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 12 page
background image
www.rohm.com © 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
TSZ02201-0RBR0A300030-1-2
TSZ22111・15・001
3/9
17.JAN.2013.Rev.001
BUxxTD3WG series
Datasheet
●Lineup
●Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)
PARAMETER
Symbol
Limit
Unit
Power Supply Voltage
VMAX
-0.3 ~
+6.5
V
Power Dissipation
Pd
540(*1)
mW
Maximum junction temperature
TjMAX
+125
Operating Temperature Range
Topr
-40 ~ +85
Storage Temperature Range
Tstg
-55
~ +125
(*1)Pd deleted at 5.4mW/℃ at temperatures above Ta=25℃, mounted on 70×70×1.6 mm glass-epoxy PCB.
● RECOMMENDED OPERATING RANGE (not to exceed Pd)
PARAMETER
Symbol
Limit
Unit
Power Supply Voltage
VIN
6.0
V
Maximum Output Current
IMAX
200
mA
●OPERATING CONDITIONS
(*2)Make sure that the output capacitor value is not kept lower than this specified level across a variety of
temperature, DC bias, changing as time progresses characteristic.
PARAMETER
Symbol
MIN.
TYP.
MAX.
Unit
CONDITION
Input Capacitor
Cin
0.22(*2)
0.47
-
μF
Output Capacitor
Co
0.22(*2)
0.47
-
μF
Ceramic capacitor recommended
Marking
F0
L6
F1
M0
L5
F2
F3
F4
F5
Output Voltage
1.0V
1.1V
1.2V
1.25V
1.3V
1.5V
1.8V
1.85V
1.9V
Part Number
BU10
BU11
BU12
BU1C
BU13
BU15
BU18
BU1J
BU19
F6
F7
F8
F9
G0
G1
G2
G3
G4
2.0V
2.1V
2.5V
2.6V
2.7V
2.8V
2.85V
2.9V
3.0V
BU20
BU21
BU25
BU26
BU27
BU28
BU2J
BU29
BU30
G5
G6
G7
G8
3.1V
3.2V
3.3V
3.4V
BU31
BU32
BU33
BU34


Số phần tương tự - BU1JTD3WG-XTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU1JTD3WG-XTR ROHM-BU1JTD3WG-XTR Datasheet
567Kb / 12P
   Versatile Package FULL CMOS LDO Regulator
More results

Mô tả tương tự - BU1JTD3WG-XTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BD4830FVE-TR ROHM-BD4830FVE-TR Datasheet
433Kb / 18P
   High accuracy detection, Ultra-low current consumption
logo
Seiko Instruments Inc
S1009 SII-S1009 Datasheet
661Kb / 43P
   SUPER-LOW CURRENT CONSUMPTION SUPER HIGH-ACCURACY VOLTAGE
logo
Rohm
BD3180FV ROHM-BD3180FV Datasheet
170Kb / 6P
   Super High Accuracy Current Detection Amp
BUXXTH5WNVX ROHM-BUXXTH5WNVX Datasheet
1Mb / 20P
   High accuracy detection
BUXXUC3WG ROHM-BUXXUC3WG Datasheet
1Mb / 26P
   High accuracy detection
logo
Mitsumi Electronics, Co...
MM3723 MITSUMI-MM3723 Datasheet
229Kb / 2P
   High-accuracy overcharge detection
logo
Seiko Instruments Inc
S8211C SII-S8211C Datasheet
655Kb / 43P
   High-accuracy voltage detection circuit
S-82B1AAA-I6T1U SII-S-82B1AAA-I6T1U Datasheet
2Mb / 35P
   High-accuracy voltage detection circuit
S5716 SII-S5716 Datasheet
1Mb / 28P
   LOW CURRENT CONSUMPTION BOTH POLES / UNIPOLAR DETECTION TYPE HALL IC
logo
Leshan Radio Company
LR6230 LRC-LR6230_15 Datasheet
617Kb / 10P
   Low Consumption Current High PSRR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com