công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BA033CC0FP-E2 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Rohm

tên linh kiện BA033CC0FP-E2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-saturation regulators, available for output s up to 2A/1A.
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA033CC0FP-E2 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Rohm

  BA033CC0FP-E2 Datasheet HTML 1Page - Rohm BA033CC0FP-E2 Datasheet HTML 2Page - Rohm BA033CC0FP-E2 Datasheet HTML 3Page - Rohm BA033CC0FP-E2 Datasheet HTML 4Page - Rohm BA033CC0FP-E2 Datasheet HTML 5Page - Rohm BA033CC0FP-E2 Datasheet HTML 6Page - Rohm BA033CC0FP-E2 Datasheet HTML 7Page - Rohm BA033CC0FP-E2 Datasheet HTML 8Page - Rohm BA033CC0FP-E2 Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 23 page
background image
Datasheet
5/20
BAxxDD0xx
BAxxCC0xx
TSZ02201-0R6R0A600130-1-2
© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
TSZ22111・15・001
26.Jun.2012 Rev.001
www.rohm.com
●Absolute Maximum Ratings (Ta=25℃)
Parameter
Symbol
Ratings
Unit
Input Power Supply Voltage
*1
VCC
-0.3 to +35
V
Power Dissipation
*2
Pd
2300(HRP5)
mW
1300(TO252-5)
1200(TO252-3)
2000(TO220FP-3,5)
Operating Temperature Range
Topr
-40 to +125
Ambient Storage Temperature
Tstg
-55 to +150
Junction Temperature
TjMAX.
+150
Output Control Terminal Voltage
*3
Vctl
-0.3 to +Vcc
V
Voltage Applied to the Tip
*4
VCC peak
+50
V
*1
Must not exceed Pd
*2
HRP5 : In cases in which Ta≧25℃ when a 70mm×70mm×1.6mm glass
epoxy board is used, the power is reduced by 18.4 mW/℃.
TO252FP-3 : In cases in which Ta≧25℃ when a 70mm×70mm×1.6mm glass
epoxy board is used, the power is reduced by 9.6 mW/℃.
TO252FP-5 : In cases in which Ta≧25℃ when a 70mm×70mm×1.6mm glass
epoxy board is used, the power is reduced by 10.4 mW/℃.
TO220FP-5 : No heat sink. When Ta≧25℃, the power is reduced by 16 mW/℃.
*3
Only for models with shutdown switches.
*4
Applied voltage : 200msec or less (tr
≥1msec)
●Recommended Operating Ratings (Ta=25℃)
Parameter
Symbol
Ratings
Unit
Min.
Typ.
Max.
Input
Power Supply
Voltage
BAxxCC0xx
VCC
4.0
25.0
V
BAxxDD0xx
3.0
25.0
V
Output Current
BAxxCC0xx
Io
1
A
BAxxDD0xx
2
A
Output Control Terminal Voltage
Vctl
0
VCC
V
MAX200msec
(Voltage Supply more than 35V)
50V
35V
0V
tr≧1msec


Số phần tương tự - BA033CC0FP-E2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BA033CC0FP-E2 ROHM-BA033CC0FP-E2 Datasheet
493Kb / 23P
   2A/1A Fixed OutputLDORegulators With ShutdownSwicth
BA033CC0FP-E2 ROHM-BA033CC0FP-E2 Datasheet
499Kb / 23P
   2A/1A Fixed Output LDO Regulators
More results

Mô tả tương tự - BA033CC0FP-E2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BA00DD0W-E ROHM-BA00DD0W-E Datasheet
493Kb / 20P
   low-saturation regulators available for outputs up to 2A/1A. The output voltage
BDXXKA5-E ROHM-BDXXKA5-E Datasheet
616Kb / 18P
   low-saturation regulators that are available for output currents up to 500mA.
BA00DD0W ROHM-BA00DD0W Datasheet
2Mb / 25P
   2A/1A Variable Output LDO Regulators
BA00CC0WHFP-TR ROHM-BA00CC0WHFP-TR Datasheet
498Kb / 20P
   2A/1A Variable Output LDO Regulators
BA033CC0WFP-E2 ROHM-BA033CC0WFP-E2 Datasheet
499Kb / 23P
   2A/1A Fixed Output LDO Regulators
logo
Fairchild Semiconductor
KA278RA05C FAIRCHILD-KA278RA05C Datasheet
208Kb / 20P
   2A Output Low Dropout Voltage Regulators
KA278RXXC FAIRCHILD-KA278RXXC Datasheet
209Kb / 20P
   2A Output Low Dropout Voltage Regulators
KA78RXXC FAIRCHILD-KA78RXXC Datasheet
196Kb / 20P
   1A Output Low Dropout Voltage Regulators
KA78R05C FAIRCHILD-KA78R05C Datasheet
189Kb / 20P
   1A Output Low Dropout Voltage Regulators
logo
Rohm
BA00DD0W ROHM-BA00DD0W_12 Datasheet
528Kb / 20P
   2A/1A Variable Output
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com