công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BA033CC0WFP-E2 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Rohm

tên linh kiện BA033CC0WFP-E2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-saturation regulators, available for output s up to 2A/1A.
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA033CC0WFP-E2 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Rohm

  BA033CC0WFP-E2 Datasheet HTML 1Page - Rohm BA033CC0WFP-E2 Datasheet HTML 2Page - Rohm BA033CC0WFP-E2 Datasheet HTML 3Page - Rohm BA033CC0WFP-E2 Datasheet HTML 4Page - Rohm BA033CC0WFP-E2 Datasheet HTML 5Page - Rohm BA033CC0WFP-E2 Datasheet HTML 6Page - Rohm BA033CC0WFP-E2 Datasheet HTML 7Page - Rohm BA033CC0WFP-E2 Datasheet HTML 8Page - Rohm BA033CC0WFP-E2 Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 23 page
background image
Datasheet
4/20
BAxxDD0xx
BAxxCC0xx
TSZ02201-0R6R0A600130-1-2
© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
TSZ22111・15・001
26.Jun.2012 Rev.001
www.rohm.com
●Block Diagrams / Pin Configurations / Pin Descriptions
BAxxCC0WFP/ BAxxDD0WHFP/ BAxxCC0WT/ BAxxDD0WT
PIN No. Pin Name
Function
1
CTL
Output voltage ON/OFF control
2
Vcc
Power supply voltage input
3
N.C./GND Unconnected terminal/GND*
1
4
OUT
Voltage output
5
N.C.
Unconnected terminal
Fin
GND
GND*
2
*
1
TO252-5=N.C.,TO220FP-5,HRP5=GND
*
2
TO252-5,HRP5 only
BAxxCC0T/ BAxxCC0FP/ BAxxDD0T
PIN No. Pin Name
Function
1
Vcc
Power supply voltage input
2
N.C./GND Unconnected terminal/GND*
1
3
OUT
Voltage output
Fi
GND
GND*
2
*
1
TO252-3=N.C.,TO220FP-3=GND
*
2
TO252-3 only
Fig.1
1
2
3
4
5
Fin
Vcc
Driver
OVP
TSD
OCP
R2
R1
CTL
Vcc
N.C.
(TO252-5)
GND
(TO220FP-5,HRP5)
OUT
N.C.
Vref
GND(TO252-5・HRP5)
Fig.2
(TO220FP-3)
1
2
3
Fin
Vcc
Driver
OVP
TSD
OCP
R2
R1
Vcc
N.C.
OUT
(TO252-3)
GND
Vref
GND(TO252-3)
HRP5
TOP VIEW
FIN
TO252-5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
TO220FP-5
1 2 3 45
TO220FP-3
TO252-3
1
FIN
2 3
1
TOP VIEW
2
3


Số phần tương tự - BA033CC0WFP-E2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BA033CC0WFP-E2 ROHM-BA033CC0WFP-E2 Datasheet
493Kb / 23P
   2A/1A Fixed OutputLDORegulators With ShutdownSwicth
BA033CC0WFP-E2 ROHM-BA033CC0WFP-E2 Datasheet
499Kb / 23P
   2A/1A Fixed Output LDO Regulators
More results

Mô tả tương tự - BA033CC0WFP-E2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BA00DD0W-E ROHM-BA00DD0W-E Datasheet
493Kb / 20P
   low-saturation regulators available for outputs up to 2A/1A. The output voltage
BDXXKA5-E ROHM-BDXXKA5-E Datasheet
616Kb / 18P
   low-saturation regulators that are available for output currents up to 500mA.
BA00DD0W ROHM-BA00DD0W Datasheet
2Mb / 25P
   2A/1A Variable Output LDO Regulators
BA00CC0WHFP-TR ROHM-BA00CC0WHFP-TR Datasheet
498Kb / 20P
   2A/1A Variable Output LDO Regulators
BA033CC0WFP-E2 ROHM-BA033CC0WFP-E2 Datasheet
499Kb / 23P
   2A/1A Fixed Output LDO Regulators
logo
Fairchild Semiconductor
KA278RA05C FAIRCHILD-KA278RA05C Datasheet
208Kb / 20P
   2A Output Low Dropout Voltage Regulators
KA278RXXC FAIRCHILD-KA278RXXC Datasheet
209Kb / 20P
   2A Output Low Dropout Voltage Regulators
KA78RXXC FAIRCHILD-KA78RXXC Datasheet
196Kb / 20P
   1A Output Low Dropout Voltage Regulators
KA78R05C FAIRCHILD-KA78R05C Datasheet
189Kb / 20P
   1A Output Low Dropout Voltage Regulators
logo
Rohm
BA00DD0W ROHM-BA00DD0W_12 Datasheet
528Kb / 20P
   2A/1A Variable Output
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com