công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BA00DD0W-E bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Rohm

tên linh kiện BA00DD0W-E
Giải thích chi tiết về linh kiện  low-saturation regulators available for outputs up to 2A/1A. The output voltage
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA00DD0W-E bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Rohm

  BA00DD0W-E Datasheet HTML 1Page - Rohm BA00DD0W-E Datasheet HTML 2Page - Rohm BA00DD0W-E Datasheet HTML 3Page - Rohm BA00DD0W-E Datasheet HTML 4Page - Rohm BA00DD0W-E Datasheet HTML 5Page - Rohm BA00DD0W-E Datasheet HTML 6Page - Rohm BA00DD0W-E Datasheet HTML 7Page - Rohm BA00DD0W-E Datasheet HTML 8Page - Rohm BA00DD0W-E Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 20 page
background image
Datasheet
2/17
BA00DD0xx series
BA00CC0xx series
TSZ02201-0R6R0A600080-1-2
26.Jun.2012 Rev.001
TSZ22111・15・001
© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
www.rohm.com
●Block Diagrams / Pin Configurations / Pin Descriptions
[BA00CC0WFP]
[BA00DD0WHFP]
TOP VIEW
TO252-5
HRP5
PINNo.
Symbol
Function
1
CTL
Output voltage ON / OFF control
2
VCC
Power supply voltage input
3
N.C./GND
Unconnected terminal/GND*
4
OUT
Voltage output
5
C
Output voltage regulation terminal
FIN
GND
GND
[BA00CC0WT] [BA00CC0CP-V5] [BA00DD0WCP-V5] [BA00DD0WCP-V5]
TOP VIEW
TO220FP-5
TO220FP-5(V5)
PINNo. Symbol
Function
1
CTL
Output voltage ON/OFF control
2
VCC
Power supply voltage input
3
GND
GND
4
OUT
Voltage output
5
ADJ
Output voltage regulation terminal
TO220CP-V5
1 2 3 4 5
FIN
1 2 3 4 5
1 2 3 45
1 2 3 45
*TO252-5 is N.C., and HRP5 is GND
12 3 4 5
22
μF
0.33
μF
VOUT
C(ADJ)
+
GND
Vcc
CTL
R1
R2
Driver
TSD
OCP
Vref
3
1
5
2
4
OVP
22
μF
0.33
μF
VOUT
C(ADJ)
+
GND
Vcc
CTL
R1
R2
Driver
3
TSD
OCP
Vref
N.C.(TO252-5)
GND(HRP5)
Fin
1
5
2
4
OVP
3


Số phần tương tự - BA00DD0W-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BA00DD0W ROHM-BA00DD0W Datasheet
2Mb / 25P
   2A/1A Variable Output LDO Regulators
BA00DD0WCP-E2 ROHM-BA00DD0WCP-E2 Datasheet
498Kb / 20P
   2A/1A Variable Output LDO Regulators
BA00DD0WCP-TR ROHM-BA00DD0WCP-TR Datasheet
498Kb / 20P
   2A/1A Variable Output LDO Regulators
BA00DD0WCP-V5 ROHM-BA00DD0WCP-V5 Datasheet
374Kb / 5P
   2A Low Dropout Voltage Regulator with Shut Down Switch
BA00DD0WCP-V5 ROHM-BA00DD0WCP-V5 Datasheet
353Kb / 10P
   Standard Variable Output LDO Regulators
More results

Mô tả tương tự - BA00DD0W-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BAXXDD0-E ROHM-BAXXDD0-E Datasheet
493Kb / 23P
   Low-saturation regulators, available for output s up to 2A/1A.
BDXXKA5-E ROHM-BDXXKA5-E Datasheet
616Kb / 18P
   low-saturation regulators that are available for output currents up to 500mA.
BA00DD0W ROHM-BA00DD0W Datasheet
2Mb / 25P
   2A/1A Variable Output LDO Regulators
BA00CC0WHFP-TR ROHM-BA00CC0WHFP-TR Datasheet
498Kb / 20P
   2A/1A Variable Output LDO Regulators
BA033CC0WFP-E2 ROHM-BA033CC0WFP-E2 Datasheet
499Kb / 23P
   2A/1A Fixed Output LDO Regulators
logo
Fairchild Semiconductor
KA278RA05C FAIRCHILD-KA278RA05C Datasheet
208Kb / 20P
   2A Output Low Dropout Voltage Regulators
KA278RXXC FAIRCHILD-KA278RXXC Datasheet
209Kb / 20P
   2A Output Low Dropout Voltage Regulators
KA78RXXC FAIRCHILD-KA78RXXC Datasheet
196Kb / 20P
   1A Output Low Dropout Voltage Regulators
KA78R05C FAIRCHILD-KA78R05C Datasheet
189Kb / 20P
   1A Output Low Dropout Voltage Regulators
logo
Sharp Corporation
PQ05RF2 SHARP-PQ05RF2_01 Datasheet
96Kb / 9P
   2A Output, Low Power-Loss Voltage Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com