công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQP6N15 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQP6N15
Giải thích chi tiết về linh kiện  150V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQP6N15 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  FQP6N15 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP6N15 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP6N15 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP6N15 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP6N15 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP6N15 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP6N15 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP6N15 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
  
 
 
 
 

     
    

    !" # $%#&##'( # 
)*#+,*-..Ω, / 
,*-011-0 .2./ 
"  !"  11µ 3%(%(  4
5 %   6   # 


 





D,
 D@, 
,.+,5.9*+µ(
)*+


,
∆D,
$∆
D@, 
 
5.9*+µ(- 9*:

+ )*

,$:
5
E<, 
,.)*+,,.+,


)
µ(
,.)9+,.)*+:


)+
µ(
5
<D0@
,.9*,,.+,


)++
(
5
<D0@-!
,.9*,,.+,


)++
(
 
,
< , 
,.,5.9*+µ(
9 +

' +
,
-
  - 
,.)+,5.? 9(

+ '6*
+ &

   
,.'+,5.? 9(

' )


 

5  
,.9*,,.+,
.) +F#


9)+
96+


  

'C
&9


-!  

3 &
)?

   

 
,.6*,5.& '(
-.9*Ω


' 6
9+


-

'*
)++


 

)?
?*


 

96
&*

G
 <
,.)9+,5.& '(
,.)+,


& *
C *

G
< 

) 6


G
<

9 3


     
5
7 


& '
(
5
7;  


9* &
(
,
 , 
,.+,5.& '(


) *
,

-!- !
,.+,5.& '(
5$.)++($µ

6C


G
-!- !

+ )3

µ


Số phần tương tự - FQP6N15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
FQP6N15 ISC-FQP6N15 Datasheet
295Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results

Mô tả tương tự - FQP6N15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQB14N15 FAIRCHILD-FQB14N15 Datasheet
788Kb / 9P
   150V N-Channel MOSFET
FQPF5N15 FAIRCHILD-FQPF5N15 Datasheet
748Kb / 8P
   150V N-Channel MOSFET
FQD16N15 FAIRCHILD-FQD16N15 Datasheet
730Kb / 9P
   150V N-Channel MOSFET
FQPF9N15 FAIRCHILD-FQPF9N15 Datasheet
755Kb / 8P
   150V N-Channel MOSFET
logo
GOOD-ARK Electronics
SSF1502G5 GOOD-ARK-SSF1502G5_15 Datasheet
1Mb / 7P
   150V N-Channel MOSFET
SSS1510 GOOD-ARK-SSS1510 Datasheet
1Mb / 7P
   150V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOB2502L AOSMD-AOB2502L Datasheet
334Kb / 6P
   150V N-Channel MOSFET
AON6250 AOSMD-AON6250 Datasheet
283Kb / 6P
   150V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP28N15 FAIRCHILD-FQP28N15 Datasheet
797Kb / 8P
   150V N-Channel MOSFET
FDP79N15 FAIRCHILD-FDP79N15 Datasheet
1Mb / 10P
   150V N-Channel MOSFET
FQB45N15V2 FAIRCHILD-FQB45N15V2 Datasheet
668Kb / 9P
   150V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com