công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMH6551 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LMH6551
Giải thích chi tiết về linh kiện  50 MHz 0.1 dB Bandwidth, 2400 V/關s Slew Rate, 18 ns Settling Time to 0.05%
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LMH6551 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button LMH6551 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LMH6551 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LMH6551 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LMH6551 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LMH6551 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LMH6551 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LMH6551 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments LMH6551 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments LMH6551 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 28 page
background image
0.1
1
10
100
1000
FREQUENCY (MHz)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
VIN, CM = 0.5 VPP
VS = ±5V
1
10
100
1000
FREQUENCY (MHz)
-90
-80
-40
-25
-30
-35
-70
-75
-85
-65
-60
-55
-50
-45
VS = ±5V
RF = 360:
RL = 500:
VIN = 0.5 VPP
0.01
1
1000
FREQUENCY (MHz)
0
40
100
100
10
0.1
80
60
20
90
70
50
30
10
PSRR +
PSRR -
VS = ±5V
RL = 200:
VCM = 0V
0.01
1
1000
FREQUENCY (MHz)
0
40
100
100
10
0.1
80
60
20
90
70
50
30
10
VS = +5V
RL = 200:
VCM = 2.5V
0.01
0.1
1
10
1000
FREQUENCY (MHz)
0.01
0.1
10
100
1
100
VS = 5V
VIN = 0V
0.01
0.1
1
10
1000
FREQUENCY (MHz)
0.01
0.1
10
100
1
100
VS = 3.3V
VIN = 0V
LMH6551
www.ti.com
SNOSAK7C – FEBRUARY 2005 – REVISED MARCH 2013
Typical Performance Characteristics (continued)
(TA = 25°C, VS = ±5V, RL = 500Ω, RF = RG = 365Ω; Unless Specified).
Closed Loop Output Impedance
Closed Loop Output Impedance
Figure 21.
Figure 22.
PSRR
PSRR
Figure 23.
Figure 24.
CMRR
Balance Error
Figure 25.
Figure 26.
Copyright © 2005–2013, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
11
Product Folder Links: LMH6551


Số phần tương tự - LMH6551

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LMH6551 NSC-LMH6551 Datasheet
935Kb / 19P
   Differential, High Speed Op Amp
logo
Texas Instruments
LMH6551 TI1-LMH6551 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   Differential, High-Speed Op Amp
logo
National Semiconductor ...
LMH6551MA NSC-LMH6551MA Datasheet
935Kb / 19P
   Differential, High Speed Op Amp
logo
Texas Instruments
LMH6551MA TI1-LMH6551MA Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   LMH6551 Differential, High Speed Op Amp
LMH6551MA TI1-LMH6551MA Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   Differential, High-Speed Op Amp
More results

Mô tả tương tự - LMH6551

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TLV9051_1906 TI1-TLV9051_1906 Datasheet
4Mb / 70P
[Old version datasheet]   5-MHz, 15-V/關s High Slew-Rate, RRIO Op Amp
TLV9051_1904 TI1-TLV9051_1904 Datasheet
3Mb / 63P
[Old version datasheet]   5-MHz, 15-V/關s High Slew-Rate, RRIO Op Amp
logo
List of Unclassifed Man...
4033 ETC2-4033 Datasheet
279Kb / 3P
   Repetition rate of 0.1 Hz to 50 MHz
logo
Texas Instruments
TLV9051 TI1-TLV9051_V01 Datasheet
4Mb / 76P
[Old version datasheet]   TLV9051 / TLV9052 / TLV9054 5-MHz, 15-V/關s High Slew-Rate, RRIO Op Amp
logo
List of Unclassifed Man...
SFC5300 ETC2-SFC5300 Datasheet
574Kb / 10P
   Ultra-fast settling time (down to 50 ms)
SFC5400 ETC2-SFC5400 Datasheet
630Kb / 12P
   Ultra-fast settling time (down to 50 ms)
logo
Texas Instruments
LMH6881 TI1-LMH6881 Datasheet
1Mb / 35P
[Old version datasheet]   Small Signal Bandwidth: 2400 MHz
LMH6882 TI1-LMH6882 Datasheet
1Mb / 38P
[Old version datasheet]   Small Signal Bandwidth: 2400 MHz
logo
Voltage Multipliers Inc...
SPJ100F VMI-SPJ100F Datasheet
35Kb / 2P
   10,000 V - 45,000 V Rectifier Stacks 0.05 A Forward Current 70 ns Recovery Time
SPJ100S VMI-SPJ100S Datasheet
35Kb / 2P
   10,000 V - 45,000 V Rectifier Stacks 0.05 A Forward Current 3000 ns Recovery Time
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com