công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQP5N90 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQP5N90
Giải thích chi tiết về linh kiện  900V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQP5N90 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

  FQP5N90 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP5N90 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP5N90 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP5N90 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP5N90 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP5N90 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP5N90 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP5N90 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
Rev. A, September 2000
©2000 Fairchild Semiconductor International
Package Dimensions
4.50
±0.20
9.90
±0.20
1.52
±0.10
0.80
±0.10
2.40
±0.20
10.00
±0.20
1.27
±0.10
ø3.60
±0.10
(8.70)
1.30
+0.10
–0.05
0.50
+0.10
–0.05
2.54TYP
[2.54
±0.20]
2.54TYP
[2.54
±0.20]
TO-220


Số phần tương tự - FQP5N90

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQP5N15 FAIRCHILD-FQP5N15 Datasheet
717Kb / 8P
   150V N-CHANNEL MOSFET
FQP5N20 FAIRCHILD-FQP5N20 Datasheet
688Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQP5N20 ISC-FQP5N20 Datasheet
301Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
logo
Fairchild Semiconductor
FQP5N20L FAIRCHILD-FQP5N20L Datasheet
605Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP5N30 FAIRCHILD-FQP5N30 Datasheet
754Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FQP5N90

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQP2N90 FAIRCHILD-FQP2N90 Datasheet
744Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
FQPF5N90 FAIRCHILD-FQPF5N90 Datasheet
665Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
FQA7N90 FAIRCHILD-FQA7N90 Datasheet
674Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
FQB5N90 FAIRCHILD-FQB5N90 Datasheet
682Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
FQB6N90 FAIRCHILD-FQB6N90 Datasheet
596Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFS6N90 SEMIHOW-HFS6N90 Datasheet
996Kb / 7P
   900V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQB6N90TMAM002 FAIRCHILD-FQB6N90TMAM002 Datasheet
604Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
FQD2N90 FAIRCHILD-FQD2N90_09 Datasheet
847Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
FQA9N90C FAIRCHILD-FQA9N90C Datasheet
680Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
FQA11N90 FAIRCHILD-FQA11N90_07 Datasheet
828Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
logo
Shenzhen Meipusen Semic...
SLP9N90CZ MAPLESMI-SLP9N90CZ Datasheet
1Mb / 7P
   900V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com