công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM4860 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM4860
Giải thích chi tiết về linh kiện  No Output Coupling Capacitors, Bootstrap Capacitors, or Snubber Circuits are Necessary, Small Outline (SO) Packaging
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM4860 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button LM4860 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM4860 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM4860 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM4860 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM4860 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM4860 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM4860 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments LM4860 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments LM4860 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 20 page
background image
LM4860
www.ti.com
SNAS096C – AUGUST 1994 – REVISED MAY 2013
For a system implementation where the headphone amplifier is designed using a split supply, the output coupling
cap, CC and resistor R2 of Figure 22, can be eliminated. The functionality described earlier remains the same,
however.
In addition, the HP-SENSE pin, although it may be connected to the SHUTDOWN pin as shown in Figure 21,
may still be used as a control flag. It is capable of driving the input to another logic gate or approximately 2 mA
without serious loading.
Figure 21. HP-SENSE Pin to
SHUTDOWN Pin Connection
Figure 22. Typical Headphone Control Input Circuitry
Copyright © 1994–2013, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
11
Product Folder Links: LM4860


Số phần tương tự - LM4860

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM4860 NSC-LM4860 Datasheet
278Kb / 9P
   Series 1W Audio Power Amplifier with Shutdown Mode
LM4860 NSC-LM4860 Datasheet
323Kb / 11P
   Series 1W Audio Power Amplifier with Shutdown Mode
LM4860M NSC-LM4860M Datasheet
278Kb / 9P
   Series 1W Audio Power Amplifier with Shutdown Mode
logo
Texas Instruments
LM4860M TI1-LM4860M Datasheet
1,004Kb / 20P
[Old version datasheet]   Series 1W Audio Power Amplifier with Shutdown Mode
LM4860M/NOPB TI1-LM4860M/NOPB Datasheet
1,004Kb / 20P
[Old version datasheet]   Series 1W Audio Power Amplifier with Shutdown Mode
More results

Mô tả tương tự - LM4860

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cornell Dubilier Electr...
SNU CDE-SNU Datasheet
203Kb / 2P
   Snubber Capacitors
logo
Electronic Film Capacit...
MF1206TF EFC-MF1206TF Datasheet
14Kb / 1P
   Snubber Capacitors Polypropylene
M1206TC EFC-M1206TC Datasheet
14Kb / 1P
   Snubber Capacitors Polypropylene
M1206EFR EFC-M1206EFR Datasheet
16Kb / 1P
   Snubber Capacitors Polypropylene
MF1206TC EFC-MF1206TC Datasheet
13Kb / 1P
   Snubber Capacitors Polypropylene
MF1206EFR EFC-MF1206EFR Datasheet
16Kb / 1P
   Snubber Capacitors Polypropylene
M1206TF EFC-M1206TF Datasheet
24Kb / 2P
   Snubber Capacitors Polypropylene
logo
Vincotech
70-W212NMA600SC-M200P VINCOTECH-70-W212NMA600SC-M200P Datasheet
2Mb / 31P
   Integrated DC-snubber capacitors
70-W212NMA300SC-M208P VINCOTECH-70-W212NMA300SC-M208P Datasheet
3Mb / 28P
   Integrated DC-snubber capacitors
logo
Motorola, Inc
MOC263 MOTOROLA-MOC263 Datasheet
111Kb / 4P
   SMALL OUTLINE OPTOISOLATORS DARLINGTON OUTPUT NO BASE CONNECTION
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com