công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC100EP016AMNG bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC100EP016AMNG
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3 V ECL 8-Bit Synchronous Binary Up Counter
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC100EP016AMNG bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  MC100EP016AMNG Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC100EP016AMNG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC100EP016AMNG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC100EP016AMNG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC100EP016AMNG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC100EP016AMNG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC100EP016AMNG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC100EP016AMNG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC100EP016AMNG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 13 page
background image
MC100EP016A
http://onsemi.com
4
Figure 3. 8‐BIT Binary Counter Logic Diagram
Note that this diagram is provided for understanding of logic operation only.
It should not be used for propagation delays as many gate functions are achieved internally without incurring a full gate delay.
P1
SLAVE
MASTER
5
TC
Q1
Q0
P7
Q6
Q5
Q4
Q3
Q2
Q1
CE
Q0
BIT 1
CE
Q0
Q0M
Q0M
PE
TCLD
CE
P0
MR
CLK
BIT 7
BITS 2-6
Q7
CLK
COUT
COUT
BIT 0
VBB
VEE


Số phần tương tự - MC100EP016AMNG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100EP016A ONSEMI-MC100EP016A Datasheet
98Kb / 12P
   3.3 V ECL 8-Bit Synchronous Binary Up Counter
May 2004 ??Rev. 4
MC100EP016A ONSEMI-MC100EP016A Datasheet
157Kb / 11P
   3.3 V ECL 8?묪it Synchronous Binary Up Counter
November 2006 ??Rev. 6
MC100EP016AFA ONSEMI-MC100EP016AFA Datasheet
98Kb / 12P
   3.3 V ECL 8-Bit Synchronous Binary Up Counter
May 2004 ??Rev. 4
MC100EP016AFA ONSEMI-MC100EP016AFA Datasheet
157Kb / 11P
   3.3 V ECL 8?묪it Synchronous Binary Up Counter
November 2006 ??Rev. 6
MC100EP016AFAG ONSEMI-MC100EP016AFAG Datasheet
157Kb / 11P
   3.3 V ECL 8?묪it Synchronous Binary Up Counter
November 2006 ??Rev. 6
More results

Mô tả tương tự - MC100EP016AMNG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100EP016A ONSEMI-MC100EP016A Datasheet
98Kb / 12P
   3.3 V ECL 8-Bit Synchronous Binary Up Counter
May 2004 ??Rev. 4
MC100EP016A ONSEMI-MC100EP016A_06 Datasheet
157Kb / 11P
   3.3 V ECL 8?묪it Synchronous Binary Up Counter
November 2006 ??Rev. 6
MC10EP016 ONSEMI-MC10EP016_16 Datasheet
195Kb / 15P
   ECL 8-Bit Synchronous Binary Up Counter
August, 2007 - Rev. 12
MC10E016 ONSEMI-MC10E016_08 Datasheet
181Kb / 12P
   5.0 VECL 8.Bit Synchronous Binary Up Counter
February, 2006 ??Rev. 7
MC10EP016 ONSEMI-MC10EP016 Datasheet
110Kb / 12P
   3.3V / 5VECL 8-Bit Synchronous Binary Up Counter
September, 2002 ??Rev. 10
MC10E016 ONSEMI-MC10E016_06 Datasheet
175Kb / 12P
   5.0 V ECL 8?묪it Synchronous Binary Up Counter
February, 2006 ??Rev. 7
MC10E016 ONSEMI-MC10E016_16 Datasheet
183Kb / 11P
   5.0VECL8?륛it Synchronous Binary Up Counter
July, 2016 ??Rev. 8
MC10E016 ONSEMI-MC10E016 Datasheet
161Kb / 8P
   8-BIT SYNCHRONOUS BINARY UP COUNTER
1996 REV 2
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
100E016 SEMTECH_ELEC-100E016 Datasheet
180Kb / 9P
   8-Bit Synchronous Binary Up Counter
logo
Micrel Semiconductor
SY10E016 MICREL-SY10E016 Datasheet
102Kb / 10P
   8-BIT SYNCHRONOUS BINARY UP COUNTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com