công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQP4N25 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQP4N25
Giải thích chi tiết về linh kiện  250V Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQP4N25 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

  FQP4N25 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP4N25 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP4N25 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP4N25 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP4N25 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP4N25 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP4N25 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP4N25 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
  

   
4.50
±0.20
9.90
±0.20
1.52
±0.10
0.80
±0.10
2.40
±0.20
10.00
±0.20
1.27
±0.10
ø3.60
±0.10
(8.70)
1.30
+0.10
–0.05
0.50
+0.10
–0.05
2.54TYP
[2.54
±0.20]
2.54TYP
[2.54
±0.20]



Số phần tương tự - FQP4N25

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
FQP4N25 ISC-FQP4N25 Datasheet
301Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results

Mô tả tương tự - FQP4N25

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF34N25 FAIRCHILD-FQAF34N25 Datasheet
686Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
FQB4N25 FAIRCHILD-FQB4N25 Datasheet
729Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
FQD6N25 FAIRCHILD-FQD6N25 Datasheet
724Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
FQD9N25 FAIRCHILD-FQD9N25 Datasheet
724Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
FQT4N25 FAIRCHILD-FQT4N25 Datasheet
653Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
FQP6P25 FAIRCHILD-FQP6P25 Datasheet
508Kb / 8P
   250V P-Channel MOSFET
FQPF16N25 FAIRCHILD-FQPF16N25 Datasheet
737Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
IRF644B FAIRCHILD-IRF644B Datasheet
900Kb / 10P
   250V N-Channel MOSFET
IRFS244B FAIRCHILD-IRFS244B Datasheet
671Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
FQP9N25C FAIRCHILD-FQP9N25C Datasheet
1Mb / 10P
   250V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com