công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQP46N15 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQP46N15
Giải thích chi tiết về linh kiện  150V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQP46N15 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  FQP46N15 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP46N15 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP46N15 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP46N15 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP46N15 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP46N15 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP46N15 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP46N15 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
  

 
QFET
QFET
QFET
QFET

 
 
          
        
   
!   "   
#    !   
         
!   ! 
 !     
       $ !  
   

% &' ()*'+,-.+ +&/Ω0,.*+,
% 1 2 3'4
% 12 *++4
%  
% *++5! 
% 6!!$ " 
% *7'°89 
  
    
    




,
 , 
*'+
,
6

2./':4
&' (
)
2.*++:4
;/ /
)
6

< 
 
*3/ &
)
,
= , 
±/'
,
>
 < )! >
 
('+
?
6
)! 
 
&' (
)
>
-!)! >
 
/*
?
!$
<@- !!$
 
( +
,$
<
<2./':4
/*+
A
"!/':
* &;
A$:
 
-
''B*7'
:

8  
*$3 ' 
;++
:





-θ 
 - ? 

+ 7
:A
-θ
 - @
+ '

:A
 - ? )"

(/ '
:A
! "
!
!
!
"
"
"
! "
!
!
!
"
"
"










Số phần tương tự - FQP46N15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
FQP46N15 ISC-FQP46N15 Datasheet
302Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results

Mô tả tương tự - FQP46N15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQB14N15 FAIRCHILD-FQB14N15 Datasheet
788Kb / 9P
   150V N-Channel MOSFET
FQPF5N15 FAIRCHILD-FQPF5N15 Datasheet
748Kb / 8P
   150V N-Channel MOSFET
FQD16N15 FAIRCHILD-FQD16N15 Datasheet
730Kb / 9P
   150V N-Channel MOSFET
FQPF9N15 FAIRCHILD-FQPF9N15 Datasheet
755Kb / 8P
   150V N-Channel MOSFET
logo
GOOD-ARK Electronics
SSF1502G5 GOOD-ARK-SSF1502G5_15 Datasheet
1Mb / 7P
   150V N-Channel MOSFET
SSS1510 GOOD-ARK-SSS1510 Datasheet
1Mb / 7P
   150V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOB2502L AOSMD-AOB2502L Datasheet
334Kb / 6P
   150V N-Channel MOSFET
AON6250 AOSMD-AON6250 Datasheet
283Kb / 6P
   150V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP28N15 FAIRCHILD-FQP28N15 Datasheet
797Kb / 8P
   150V N-Channel MOSFET
FDP79N15 FAIRCHILD-FDP79N15 Datasheet
1Mb / 10P
   150V N-Channel MOSFET
FQB45N15V2 FAIRCHILD-FQB45N15V2 Datasheet
668Kb / 9P
   150V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com