công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5360B bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Micro Commercial Components

tên linh kiện 1N5360B
Giải thích chi tiết về linh kiện  5 Watt Zener Diode 5.1 to 51 Volts Epoxy meets UL 94 V-0 flammability rating
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components

1N5360B bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Micro Commercial Components

  1N5360B Datasheet HTML 1Page - Micro Commercial Components 1N5360B Datasheet HTML 2Page - Micro Commercial Components 1N5360B Datasheet HTML 3Page - Micro Commercial Components 1N5360B Datasheet HTML 4Page - Micro Commercial Components 1N5360B Datasheet HTML 5Page - Micro Commercial Components 1N5360B Datasheet HTML 6Page - Micro Commercial Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
RATING AND CHARACTERISTICS CURVES
1N5338B THRU 1N5369B
ZENER VOLTAGE VERSUS ZENER CURRENT
(FIGURES 7,8)
30
20
10
5
2
1
0.5
0.2
0.1
1
10
100
1000
VZ = 6.8V
PLOTTED FROM INFORMATION
GIVEN IN FIGURE
5
1000
100
10
1
0.1
1234
56789
10
T= 25
T
C =25
VZ, ZENER VOLTAGE (VOLTS)
Fig. 6-PEAK SURGE CURRENT VERSUS PULSE
WIDTH(SEE NOTE 3)
Fig. 7-ZENER VOLTAGE VERSUS ZENER CURRENT
VZ = 6.8 THRU 10 VOLTS
1000
100
10
1
0.1
10
20
30
40
50
60
70
80
T= 25
VZ, ZENER VOLTAGE (VOLTS)
Fig. 8-ZENER VOLTAGE VERSUS ZENER CURRENT
VZ = 11 THRU 51 VOLTS
*** Data of Figure 3 should not be used to compute surge capability. Surge limitations are given in Figure 5. They are
lower than would be expected by considering only junction temperature, as current crowding effects cause
temperatures to be extremely high in small spots resulting in device degradation should the limits of Figure. 5 be
exceeded
Revision: A
2011/01/01
MC C
Micro Commercial Components
TM
www.mccsemi.com
5 of 6


Số phần tương tự - 1N5360B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
1N5360B MOTOROLA-1N5360B Datasheet
87Kb / 6P
   5 WATT ZENER REGULATOR DIODES 3.3-200 VOLTS
logo
Microsemi Corporation
1N5360B MICROSEMI-1N5360B Datasheet
157Kb / 3P
   Silicon 5 Watt Zener Diodes
logo
Semikron International
1N5360B SEMIKRON-1N5360B Datasheet
51Kb / 2P
   Zener silicon diodes
logo
ON Semiconductor
1N5360B ONSEMI-1N5360B Datasheet
135Kb / 7P
   5 Watt Surmetic 40 Zener Voltage Regulators
November, 2013 ??Rev. 15
logo
EIC discrete Semiconduc...
1N5360B EIC-1N5360B Datasheet
59Kb / 3P
   SILICON ZENER DIODES
More results

Mô tả tương tự - 1N5360B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
RB521S-30-TP ETC2-RB521S-30-TP Datasheet
268Kb / 3P
   Epoxy meets UL 94 V-0 flammability rating
logo
Micro Commercial Compon...
SK52AFL MCC-SK52AFL Datasheet
637Kb / 3P
   Epoxy meets UL 94 V-0 flammability rating
UF4007-TP MCC-UF4007-TP Datasheet
259Kb / 3P
   Epoxy meets UL 94 V-0 flammability rating
1N4004W MCC-1N4004W Datasheet
479Kb / 3P
   Epoxy meets UL 94 V-0 flammability rating
logo
Shanghai Leiditech Elec...
BC846 LEIDITECH-BC846 Datasheet
595Kb / 5P
   Epoxy meets UL-94 V-0 flammability rating
ES2A LEIDITECH-ES2A Datasheet
512Kb / 3P
   Epoxy meets UL 94 V-0 flammability rating
logo
Micro Commercial Compon...
1N5339B-TP MCC-1N5339B-TP Datasheet
333Kb / 6P
   5 Watt Zener Diode 5.1 to 51 Volts
DL5918B MCC-DL5918B Datasheet
219Kb / 3P
   1.5 Watt Zener Diode 5.1 to 51 Volts
logo
Marathon Special Produc...
R6T30AXS MARATHON-R6T30AXS Datasheet
481Kb / 3P
   Flammability rating of insulator base: UL 94 V-0
REV-D 05/30/2019
135X706 MARATHON-135X706 Datasheet
273Kb / 4P
   Flammability rating of insulator base: UL 94 V-0
REV-E 11/25/2019
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com