công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQP2N50 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQP2N50
Giải thích chi tiết về linh kiện  500V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQP2N50 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  FQP2N50 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP2N50 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP2N50 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP2N50 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP2N50 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP2N50 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP2N50 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP2N50 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
  
 
 
 
 
 
   
    

    !" # $%#&##'( # 
)*#+,-.*.Ω, / 
,-0**-0µ . 1./ 
"  !"  **µ 2%(%(  3
4 %   5   # 


 





B*
 B=* 
*,)*5,%()µ'
())


*
∆B*
6∆
B=* 
 
5,%()µ'+ %(7

) 39

*67
5
C:* 
*,())**,)*


&
µ'
*,3))*,&%(7


&)
µ'
5
:B/=
*,-)**,)*


&))
'
5
:B/=+!
*,-)**,)*


&))
'
 
*
: * 
*,*5,%()µ'
- )

( )
*
+
  
+ 
*,&)*5,& )('

3 %
( -

   
*,()*5,& )('

& 3(


 

5  
*,%(**,)*
,& )D#


&9)
%-)


  

-)
3)


+!  

3
1

   

 
*,%()*5,% &'
+,%(Ω


1
%)


+

%(
1)


 

&)
-)


 

%)
()

E
 :
*,3))*5,% &'
*,&)*


1 )
9 )

E
: 

& -


E
:

- )


     
5
@ 


% &
'
5
@8  


9 3
'
*
 * 
*,)*5,% &'


& 3
*

+!+ !
*,)*5,% &'
56,&))'6µ

&F(


E
+!+ !

) 1F

µ


Số phần tương tự - FQP2N50

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQP2N30 FAIRCHILD-FQP2N30 Datasheet
730Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQP2N40 FAIRCHILD-FQP2N40 Datasheet
727Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQP2N40 ISC-FQP2N40 Datasheet
302Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
logo
Fairchild Semiconductor
FQP2N60 FAIRCHILD-FQP2N60 Datasheet
570Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FQP2N60C FAIRCHILD-FQP2N60C Datasheet
830Kb / 10P
   600V N-Channel MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FQP2N50

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQA13N50CF FAIRCHILD-FQA13N50CF_07 Datasheet
767Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQD3N50C FAIRCHILD-FQD3N50C_08 Datasheet
900Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF5N50CF FAIRCHILD-FQPF5N50CF Datasheet
657Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP5N50S SEMIHOW-HFP5N50S Datasheet
785Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFP13N50S SEMIHOW-HFP13N50S Datasheet
946Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFS13N50S SEMIHOW-HFS13N50S Datasheet
859Kb / 7P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
FQD5N50 TGS-FQD5N50 Datasheet
554Kb / 2P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N50TF FAIRCHILD-FQD1N50TF Datasheet
833Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF9N50YDTU FAIRCHILD-FQPF9N50YDTU Datasheet
723Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQA24N50F FAIRCHILD-FQA24N50F Datasheet
620Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQD1N50 FAIRCHILD-FQD1N50 Datasheet
740Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com