công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC9S08FL16CBM bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MC9S08FL16CBM
Giải thích chi tiết về linh kiện  Up to 20 MHz CPU at 4.5 V to 5.5 V across temperature range of ??0 째C to 85 째C
Download  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MC9S08FL16CBM bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MC9S08FL16CBM Datasheet HTML 2Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08FL16CBM Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08FL16CBM Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08FL16CBM Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08FL16CBM Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08FL16CBM Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08FL16CBM Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08FL16CBM Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08FL16CBM Datasheet HTML 10Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 34 page
background image
MC9S08FL16 Series Data Sheet, Rev. 3
Pin Assignments
Freescale Semiconductor
6
Figure 4. MC9S08FL16 Series 32-Pin LQFP Package
Table 1. Pin Availability by Package Pin-Count
Pin Number
<-- Lowest
Priority
--> Highest
32-SDIP
32-LQFP
Port Pin
I/O
Alt 1
I/O
Alt 2
I/O
Alt 3
I/O
129
PTC5
I/O
230
PTC4
I/O
3
31
PTA5
I
IRQ
I
TCLK
I
RESET
I
4
32
PTD2
I/O
TPM1CH2
I/O
5
1
PTA4
O
BKGD
I
MS
I
62
PTD0
I/O
73
PTD1
I/O
84
VDD
I
95
VSS
I
10
6
PTB7
I/O
EXTAL
I
11
7
PTB6
I/O
XTAL
O
12
8
PTB5
I/O
TPM1CH1
I/O
13
9
PTD3
I/O
TPM1CH3
I/O
14
10
PTB4
I/O
TPM1CH0
I/O
15
11
PTC3
I/O
ADP11
I
PTA4/BKGD/MS
2
3
4
5
6
7
8
24
23
22
21
20
19
18
17
PTD0
PTD1
VDD
VSS
PTB7/EXTAL
PTB6/XTAL
PTB5/TPM1CH1
PTA1/ADP1
PTA2/ADP2
PTA3/ADP3
PTA6/TPM2CH0
PTA7/TPM2CH1
PTB0/RxD/ADP4
PTB1/TxD/ADP5
PTB2/ADP6
1


Số phần tương tự - MC9S08FL16CBM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MC9S08FL16 FREESCALE-MC9S08FL16 Datasheet
632Kb / 34P
   8-Bit S08 Central Processor Unit (CPU)
MC9S08FL16 FREESCALE-MC9S08FL16 Datasheet
443Kb / 34P
   8-Bit S08 Central Processor Unit (CPU)
logo
NXP Semiconductors
MC9S08FL16 NXP-MC9S08FL16 Datasheet
461Kb / 30P
   8-Bit S08 Central Processor Unit (CPU)
Rev. 4, 5/2015
More results

Mô tả tương tự - MC9S08FL16CBM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MC9S08QE8 FREESCALE-MC9S08QE8_11 Datasheet
1Mb / 52P
   Up to 20 MHz CPU at 3.6 V to 1.8 V across temperature range of ??0 째C to 85 째C
MC9RS08LE4CWL FREESCALE-MC9RS08LE4CWL Datasheet
528Kb / 28P
   Up to 20 MHz CPU at 2.7 V to 5.5 V across temperature range of ??0째C to 85째C
logo
QUARTZCOM the communica...
OCO-M20AH QUARTZCOM-OCO-M20AH Datasheet
112Kb / 1P
   Through hole OCXO Wide operating temperature range: -40 up to 85 째C
OCO-M36CEH QUARTZCOM-OCO-M36CEH Datasheet
139Kb / 1P
   Through hole OCXO HCMOS Wide operating temperature range: -40 up to 85 째C
OCO-SM14H QUARTZCOM-OCO-SM14H Datasheet
141Kb / 1P
   Through hole OCXO Wide operating temperature range from -40 up to 85 째C
OCO-SM14S QUARTZCOM-OCO-SM14S Datasheet
141Kb / 1P
   Through hole OCXO Wide operating temperature range from -40 up to 85 째C
OCO-M36CH QUARTZCOM-OCO-M36CH Datasheet
140Kb / 1P
   Through hole OCXO HCMOS Wide operating temperature range: -40 up to 85 째C
OCO-M36AH QUARTZCOM-OCO-M36AH Datasheet
139Kb / 1P
   Through hole OCXO HCMOS Wide operating temperature range: -40 up to 85 째C
logo
Texas Instruments
SN74AHCT1G02DBVR TI-SN74AHCT1G02DBVR Datasheet
867Kb / 13P
[Old version datasheet]   Operating Range of 4.5 V to 5.5 V, Inputs Are TTL-Voltage Compatible
logo
QUARTZCOM the communica...
OCO-M14S QUARTZCOM-OCO-M14S Datasheet
168Kb / 1P
   Through hole OCXO Sine wave Wide operating temperature range from -40 up to 85 째C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com