công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQP17N08L bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQP17N08L
Giải thích chi tiết về linh kiện  80V LOGIC N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQP17N08L bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

  FQP17N08L Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP17N08L Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP17N08L Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP17N08L Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP17N08L Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP17N08L Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP17N08L Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP17N08L Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
Rev. A2, December 2000
©2000 Fairchild Semiconductor International
Package Dimensions
4.50
±0.20
9.90
±0.20
1.52
±0.10
0.80
±0.10
2.40
±0.20
10.00
±0.20
1.27
±0.10
ø3.60
±0.10
(8.70)
1.30
+0.10
–0.05
0.50
+0.10
–0.05
2.54TYP
[2.54
±0.20]
2.54TYP
[2.54
±0.20]
TO-220


Số phần tương tự - FQP17N08L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQP17N08 FAIRCHILD-FQP17N08 Datasheet
603Kb / 8P
   80V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQP17N08 ISC-FQP17N08 Datasheet
302Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results

Mô tả tương tự - FQP17N08L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQB17N08L FAIRCHILD-FQB17N08L Datasheet
571Kb / 9P
   80V LOGIC N-Channel MOSFET
FQD9N08L FAIRCHILD-FQD9N08L Datasheet
543Kb / 9P
   80V LOGIC N-Channel MOSFET
FQPF17N08L FAIRCHILD-FQPF17N08L Datasheet
556Kb / 8P
   80V LOGIC N-Channel MOSFET
FQPF9N08L FAIRCHILD-FQPF9N08L Datasheet
552Kb / 8P
   80V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD17N08L KERSEMI-KSMD17N08L Datasheet
1Mb / 8P
   80V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD17N08L FAIRCHILD-FQD17N08L Datasheet
555Kb / 9P
   80V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP9N08L FAIRCHILD-FQP9N08L Datasheet
541Kb / 8P
   80V LOGIC N-Channel MOSFET
FQB9N08L FAIRCHILD-FQB9N08L Datasheet
612Kb / 9P
   80V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Bruckewell Technology L...
MS90N08 BWTECH-MS90N08 Datasheet
913Kb / 8P
   80V N-Channel MOSFET
logo
shenzhen wanhexing Elec...
AO4444L WHXPCB-AO4444L Datasheet
2Mb / 6P
   80V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com