công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQP12P20 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQP12P20
Giải thích chi tiết về linh kiện  200V P-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQP12P20 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  FQP12P20 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP12P20 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP12P20 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP12P20 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP12P20 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP12P20 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP12P20 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP12P20 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
  


QFET
QFET
QFET
QFET

 
 
          
        
   
!   "   
#    !   
         
!   ! 
   $ !

% && '()**+,-* ./Ω0+-&*+
% 1 2 3&4
% 12 3*4
%  
% &**5! 
% 6!!$ " 
  
    
   




+
 + 
)**
+
6

2-)'74
&& '
(
2-&**74
/ )/
(
6

 
 
.8
(
+
9 + 
±3*
+
:
  (! :
 
;&*
<
6
(! 
 
&& '
(
:
,!(! :
 
&)
<
!$
=, !!$
 
' '
+$

2-)'74
&)*
>
"!)'7
* ?8
>$7
 
,
''@&'*
7

A  
&$; ' 
3**
7





,θ 
 , < 

& *.
7>
,θ
 , =
* '

7>
 , < ("

8) '
7>

























!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!




















!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!





Số phần tương tự - FQP12P20

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQP12P10 FAIRCHILD-FQP12P10 Datasheet
550Kb / 8P
   100V P-Channel MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FQP12P20

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD5P20 KERSEMI-KSMD5P20 Datasheet
1Mb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF12P20 FAIRCHILD-FQAF12P20 Datasheet
615Kb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
FQB3P20 FAIRCHILD-FQB3P20 Datasheet
560Kb / 9P
   200V P-Channel MOSFET
logo
Unisonic Technologies
7P20 UTC-7P20_11 Datasheet
213Kb / 5P
   200V P-CHANNEL MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF5P20 FAIRCHILD-FQPF5P20 Datasheet
610Kb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
FQP5P20 FAIRCHILD-FQP5P20 Datasheet
624Kb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
FQA12P20 FAIRCHILD-FQA12P20 Datasheet
628Kb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
FQP3P20 FAIRCHILD-FQP3P20 Datasheet
549Kb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSM12P20 KERSEMI-KSM12P20 Datasheet
1Mb / 7P
   200V P-Channel MOSFET
logo
Unisonic Technologies
7P20 UTC-7P20 Datasheet
213Kb / 6P
   200V P-CHANNEL MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
KQB12P20 KEXIN-KQB12P20 Datasheet
63Kb / 2P
   200V P-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com