công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQP12P20 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQP12P20
Giải thích chi tiết về linh kiện  200V P-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQP12P20 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

  FQP12P20 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP12P20 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP12P20 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP12P20 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP12P20 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP12P20 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP12P20 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP12P20 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
  

 =    #
"A!   =




)


F



!"
 # 
!!
!$%&'F



( )*
( )+
( ),
%&
%-&
.
/

(6,D61:6GH,,::,+:D:,69D(I:D(G9:>6DHH,D:,G6:(GJ
,HD:,:6G6,+:,:16(B616JHG6G,:69G (6,D61:G(H:(GJ
16(B616J(,66G9HD:(16(6G,H:(GJ,H,6,H6:,6B:D:,:6GK
G:6D:,:6G+:J(GJ16:G:HG:,6(:G,69DG,D:,69DD:,

(6,D61 ,H (,: G (HD,6C: , H: ( ,66(1 G:G 6G 16: H,
:+6: , J: >6DH D: :L,: >,6:G (,+(1  (6,D61 :6GH,
6G:,G(6G(1
(M
& 1! ! 
 24  "
2"4 2 4 
    
!   "   " "  A  
  N
) (     
!          "
" A    
!   !

    !"
   !
"!"
 
(! 6
!6

   
 !     
 
 
 
  
  ""  
    !=
 !

G6 G
  
       
  != 
 !
" 
G6 
    
" "    
  



Số phần tương tự - FQP12P20

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQP12P10 FAIRCHILD-FQP12P10 Datasheet
550Kb / 8P
   100V P-Channel MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FQP12P20

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD5P20 KERSEMI-KSMD5P20 Datasheet
1Mb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF12P20 FAIRCHILD-FQAF12P20 Datasheet
615Kb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
FQB3P20 FAIRCHILD-FQB3P20 Datasheet
560Kb / 9P
   200V P-Channel MOSFET
logo
Unisonic Technologies
7P20 UTC-7P20_11 Datasheet
213Kb / 5P
   200V P-CHANNEL MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF5P20 FAIRCHILD-FQPF5P20 Datasheet
610Kb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
FQP5P20 FAIRCHILD-FQP5P20 Datasheet
624Kb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
FQA12P20 FAIRCHILD-FQA12P20 Datasheet
628Kb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
FQP3P20 FAIRCHILD-FQP3P20 Datasheet
549Kb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSM12P20 KERSEMI-KSM12P20 Datasheet
1Mb / 7P
   200V P-Channel MOSFET
logo
Unisonic Technologies
7P20 UTC-7P20 Datasheet
213Kb / 6P
   200V P-CHANNEL MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
KQB12P20 KEXIN-KQB12P20 Datasheet
63Kb / 2P
   200V P-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com