công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KA7915ATU bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện KA7915ATU
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

KA7915ATU bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  KA7915ATU Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor KA7915ATU Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor KA7915ATU Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor KA7915ATU Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor KA7915ATU Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor KA7915ATU Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor KA7915ATU Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor KA7915ATU Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor KA7915ATU Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 17 page
background image
KA79XX/KA79XXA
4
Electrical Characteristics (KA7908) (Continued)
(VI = -14V, IO = 500mA, 0°C ≤ TJ ≤ +125°C, CI =2.2μF, CO =1μF, unless otherwise specified.)
Note
1. Load and line regulation are specified at constant junction temperature. Changes in VO due to heating effects must be taken
into account separately. Pulse testing with low duty is used.
Parameter
Symbol
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
Output Voltage
VO
TJ =+25°C-7.7
-8
-8.3
V
IO = 5mA to 1A, PO ≤ 15W
VI = -10V to -23V
-7.6
-8
-8.4
Line Regulation (Note1)
ΔVO
TJ = +25°C
VI = -10.5V to -25V
-
10
160
mV
VI = -11V to -17V
-
5
80
Load Regulation (Note1)
ΔVO
TJ = +25°C, IO = 5mA to 1.5A
-
12
160
mV
TJ = +25°C, IO = 250mA to 750mA
-
4
80
Quiescent Current
IQ
TJ = +25°C-
3
6
mA
Quiescent Current Change
ΔIQ
IO = 5mA to 1A
-
0.05
0.5
mA
VI = -10.5V to -25V
-
0.1
1
Temperature Coefficient of VD
ΔVo/ΔTIO = 5mA
-
-0.6
-
mV/
°C
Output Noise Voltage
VN
f = 10Hz to 100kHz, TA = +25°C-
175
-
μV
Ripple Rejection
RR
f = 120Hz,
ΔVI = 10V
54
60
-
dB
Dropout Voltage
VD
TJ =+25°C, IO = 1A
-
2
-
V
Short Circuit Current
ISC
TJ =+25°C, VI = -35V
-
300
-
mA
Peak Current
IPK
TJ = +25°C-
2.2
-
A


Số phần tương tự - KA7915ATU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
KA7915ATU FAIRCHILD-KA7915ATU Datasheet
286Kb / 18P
   3-Terminal 1 A Negative Voltage Regulator
KA7915ATU FAIRCHILD-KA7915ATU Datasheet
280Kb / 18P
   3-Terminal 1 A Negative Voltage Regulator
More results

Mô tả tương tự - KA7915ATU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
LM7915J TGS-LM7915J_17 Datasheet
330Kb / 1P
   3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator
logo
Fairchild Semiconductor
MC79XX FAIRCHILD-MC79XX_02 Datasheet
119Kb / 18P
   3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
LM79XX UTC-LM79XX_08 Datasheet
218Kb / 7P
   3 TERMINAL 1A NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
79TXXA UTC-79TXXA_11 Datasheet
216Kb / 7P
   3 TERMINAL 1A NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
Fairchild Semiconductor
KA79XX FAIRCHILD-KA79XX Datasheet
121Kb / 18P
   3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
UTCLM79XX UTC-UTCLM79XX Datasheet
70Kb / 6P
   3 TERMINAL 1A NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
LM79XX UTC-LM79XX_15 Datasheet
238Kb / 8P
   3 TERMINAL 1A NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
79DXXA UTC-79DXXA_V01 Datasheet
329Kb / 9P
   3 TERMINAL 1A NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
79TXXA UTC-79TXXA_V01 Datasheet
226Kb / 6P
   3 TERMINAL 1A NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
Fairchild Semiconductor
LM7905 FAIRCHILD-LM7905 Datasheet
117Kb / 18P
   3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
79TXXA UTC-79TXXA_15 Datasheet
216Kb / 7P
   3 TERMINAL 1A NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com