công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQD5N40 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQD5N40
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel QFET MOSFET 400 V, 3.4 A, 1.6 Ohm
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD5N40 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD5N40 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD5N40 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD5N40 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD5N40 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD5N40 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD5N40 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD5N40 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD5N40 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD5N40 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 9 page
background image
  
    
   




)
 ) 
&((
)
4

0+6781
% &
'
0+,((81
6 ,7
'
4

9 
 
,% -
'
)
: ) 
±%(
)
;
 9 '! ;
 
6<(
=
4
'! 
 
% &
'
;
*!'! ;
 
& 7
=
!5
9>* !!5
 
& 7
)5
9
90+6781?
6 7
@
90+6781
&7
@
"!678
( %-
@58
 
*
77A,7(
8

B  
,5C 7 
%((
8





*θ 
 * = 

6 2C
8@
 * = '"?

7(
8@
 * = '"

,,(
8@
       
! "
!
!
!
"
"
"
! "
!
!
!
"
"
"











Features
This N-Channel enhancement mode power MOSFET is
produced using Fairchild Semiconductor®’s proprietary
planar stripe and DMOS technology. This advanced
MOSFET technology has been especially tailored to
reduce on-state resistance, and to provide superior
switching performance and high avalanche energy
strength. These devices are suitable for switched mode
power supplies, active power factor correction (PFC), and
electronic lamp ballasts.
• 3.4 A, 400 V, RDS(on)=1.6 Ω(Max.)@VGS=10 V, ID=1.7 A
• Low Gate Charge (Typ. 10 nC)
• Low Crss (Typ. 7 pF)
N-Channel QF
ET® MOSFET
400 V, 3.4 A, 1.6 Ω
Description
March 2013
• 100% Avalanche Tested
FQD5N40 / FQU5N40
www.fairchildsemi.com
©2000 Fairchild Semiconductor Corporation
FQD5N40 / FQU5N40 Rev. C0


Số phần tương tự - FQD5N40

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQD5N40 FAIRCHILD-FQD5N40 Datasheet
735Kb / 9P
   400V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQD5N40 ISC-FQD5N40 Datasheet
305Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-08
More results

Mô tả tương tự - FQD5N40

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
MagnaChip Semiconductor...
MDIS5N40 MGCHIP-MDIS5N40 Datasheet
1Mb / 6P
   N-Channel MOSFET 400V, 3.4 A, 1.6(ohm)
MDX5N40 MGCHIP-MDX5N40 Datasheet
871Kb / 7P
   N-Channel MOSFET 400V, 3.4 A, 1.6(ohm)
logo
Fairchild Semiconductor
FQU5N60CTU FAIRCHILD-FQU5N60CTU Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET 600 V, 2.8 A, 2.5 Ohm
FQN1N50CTA FAIRCHILD-FQN1N50CTA Datasheet
3Mb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 500 V, 0.38 A, 6 Ohm
FQPF9N90CT FAIRCHILD-FQPF9N90CT Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel QFET MOSFET 900 V, 8.0 A, 1.4 Ohm
FQD2P40TM FAIRCHILD-FQD2P40TM Datasheet
702Kb / 8P
   P-Channel QFET MOSFET -400 V, -1.56 A, 6.5
FQA11N90C-F109 FAIRCHILD-FQA11N90C-F109 Datasheet
1Mb / 8P
   FQA11N90C_F109 N-Channel QFET MOSFET 900 V, 11 A, 1.1 Ohm
FQT1N60CTF-WS FAIRCHILD-FQT1N60CTF-WS Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 600V, 0.2 A, 11.5 Ohm
FQB1P50TM FAIRCHILD-FQB1P50TM Datasheet
726Kb / 9P
   P-Channel QFET MOSFET - 500 V, - 1.5 A, 10.5 Ohm
logo
MagnaChip Semiconductor...
MDHT3N40 MGCHIP-MDHT3N40 Datasheet
1Mb / 6P
   N-Channel MOSFET 400V, 1.5A, 3.4(ohm)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com