công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQP11P06 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQP11P06
Giải thích chi tiết về linh kiện  60V P-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQP11P06 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  FQP11P06 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP11P06 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP11P06 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP11P06 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP11P06 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP11P06 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP11P06 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP11P06 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
Rev. B4, March 2004
©2004 Fairchild Semiconductor Corporation
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
10
-1
10
0
10
1
175℃
Notes :
1. V
GS = 0V
2. 250µ s Pulse Test
25℃
-V
SD , Source-Drain Voltage [V]
0
1020304050
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
Note : T
J = 25℃
V
GS = - 20V
V
GS = - 10V
-I
D , Drain Current [A]
24
68
10
10
-1
10
0
10
1
175℃
25℃
-55℃
Notes :
1. V
DS = -30V
2. 250µ s Pulse Test
-V
GS , Gate-Source Voltage [V]
10
-1
10
0
10
1
10
-1
10
0
10
1
V
GS
Top :
- 15.0 V
- 10.0 V
- 8.0 V
- 7.0 V
- 6.0 V
- 5.5 V
- 5.0 V
Bottom : - 4.5 V
Notes :
1. 250µ s Pulse Test
2. T
C = 25℃
-V
DS, Drain-Source Voltage [V]
0
2
4
6
8
10
12
14
0
2
4
6
8
10
12
V
DS = -30V
V
DS = -48V
Note : I
D = -11.4 A
Q
G, Total Gate Charge [nC]
10
-1
10
0
10
1
0
200
400
600
800
1000
1200
C
iss = Cgs + Cgd (Cds = shorted)
C
oss = Cds + Cgd
C
rss = Cgd
Notes :
1. V
GS = 0 V
2. f = 1 MHz
C
rss
C
oss
C
iss
-V
DS, Drain-Source Voltage [V]
Typical Characteristics
Figure 5. Capacitance Characteristics
Figure 6. Gate Charge Characteristics
Figure 3. On-Resistance Variation vs.
Drain Current and Gate Voltage
Figure 4. Body Diode Forward Voltage
Variation vs. Source Current
and Temperature
Figure 2. Transfer Characteristics
Figure 1. On-Region Characteristics


Số phần tương tự - FQP11P06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
FQP11P06 ISC-FQP11P06 Datasheet
374Kb / 2P
   isc P-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - FQP11P06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSM17P06 KERSEMI-KSM17P06 Datasheet
1Mb / 6P
   60V P-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF7P06 FAIRCHILD-FQPF7P06 Datasheet
665Kb / 8P
   60V P-Channel MOSFET
FQP47P06 FAIRCHILD-FQP47P06 Datasheet
714Kb / 8P
   60V P-Channel MOSFET
FQD7P06 FAIRCHILD-FQD7P06 Datasheet
665Kb / 9P
   60V P-Channel MOSFET
logo
shenzhen wanhexing Elec...
AO4441 WHXPCB-AO4441 Datasheet
2Mb / 5P
   60V P-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQB27P06 FAIRCHILD-FQB27P06 Datasheet
700Kb / 9P
   60V P-Channel MOSFET
FQPF11P06 FAIRCHILD-FQPF11P06 Datasheet
646Kb / 8P
   60V P-Channel MOSFET
logo
Guangdong Youtai Semico...
AO4421 UMW-AO4421 Datasheet
376Kb / 6P
   -60V P-Channel MOSFET
AO4441 UMW-AO4441 Datasheet
460Kb / 7P
   -60V P-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com