công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD4069UBEE4 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện CD4069UBEE4
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS Hex Inverter
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

CD4069UBEE4 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button CD4069UBEE4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments CD4069UBEE4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments CD4069UBEE4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments CD4069UBEE4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments CD4069UBEE4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments CD4069UBEE4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments CD4069UBEE4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments CD4069UBEE4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments CD4069UBEE4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 16 page
background image
TAPE AND REEL INFORMATION
*All dimensions are nominal
Device
Package
Type
Package
Drawing
Pins
SPQ
Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
CD4069UBM96
SOIC
D
14
2500
330.0
16.4
6.5
9.0
2.1
8.0
16.0
Q1
CD4069UBMT
SOIC
D
14
250
330.0
16.4
6.5
9.0
2.1
8.0
16.0
Q1
CD4069UBNSR
SO
NS
14
2000
330.0
16.4
8.2
10.5
2.5
12.0
16.0
Q1
CD4069UBPWR
TSSOP
PW
14
2000
330.0
12.4
6.9
5.6
1.6
8.0
12.0
Q1
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com
17-Aug-2012
Pack Materials-Page 1


Số phần tương tự - CD4069UBEE4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
CD4069UBEE4 TI1-CD4069UBEE4 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   CMOS Hex Inverter
More results

Mô tả tương tự - CD4069UBEE4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
CD4069UB TI1-CD4069UB_16 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   CMOS Hex Inverter
logo
Renesas Technology Corp
CD4069UBMS RENESAS-CD4069UBMS Datasheet
411Kb / 8P
   CMOS Hex Inverter
December 1992
logo
Intersil Corporation
CD4069UBMS INTERSIL-CD4069UBMS Datasheet
94Kb / 8P
   CMOS Hex Inverter
December 1992
logo
Integrated Device Techn...
IDT74ALVC04 IDT-IDT74ALVC04 Datasheet
54Kb / 5P
   3.3V CMOS HEX INVERTER
logo
ON Semiconductor
MC74LCX04DTR2G ONSEMI-MC74LCX04DTR2G Datasheet
138Kb / 7P
   Low-Voltage CMOS Hex Inverter
October, 2012 ??Rev. 8
logo
STMicroelectronics
74LVQ04 STMICROELECTRONICS-74LVQ04_04 Datasheet
221Kb / 11P
   LOW VOLTAGE CMOS HEX INVERTER
logo
Intersil Corporation
CD4502BMS INTERSIL-CD4502BMS Datasheet
81Kb / 8P
   CMOS Strobed Hex Inverter/Buffer
December 1992
logo
Texas Instruments
CD4502B TI-CD4502B Datasheet
506Kb / 10P
[Old version datasheet]   CMOS Strobed Hex Inverter/Buffer
logo
ON Semiconductor
MC74LCX04 ONSEMI-MC74LCX04_05 Datasheet
80Kb / 8P
   Low-Voltage CMOS Hex Inverter
January, 2005 ??Rev. 4
MC74LCX04 ONSEMI-MC74LCX04_14 Datasheet
110Kb / 7P
   Low-Voltage CMOS Hex Inverter
August, 2014 ??Rev. 9
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com