công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQD9N08L bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQD9N08L
Giải thích chi tiết về linh kiện  80V LOGIC N-Channel MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD9N08L bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD9N08L Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD9N08L Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD9N08L Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD9N08L Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD9N08L Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD9N08L Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD9N08L Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD9N08L Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD9N08L Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
Rev. A2, December 2000
©2000 Fairchild Semiconductor International
Charge
V
GS
5V
Qg
Q
gs
Q
gd
3mA
V
GS
DUT
VDS
300nF
50KΩ
200nF
12V
Same Type
as DUT
Charge
V
GS
5V
Qg
Q
gs
Q
gd
3mA
V
GS
DUT
VDS
300nF
50KΩ
200nF
12V
Same Type
as DUT
VGS
V
DS
10%
90%
t
d(on)
t
r
t
on
t
off
t
d(off)
t
f
VDD
5V
V
DS
RL
DUT
R
G
VGS
VGS
V
DS
10%
90%
t
d(on)
t
r
t
on
t
off
t
d(off)
t
f
VDD
5V
V
DS
RL
DUT
R
G
VGS
E
AS =L IAS
2
----
2
1
--------------------
BVDSS -VDD
BVDSS
V
DD
V
DS
BVDSS
t
p
VDD
IAS
VDS (t)
I
D (t)
Time
10V
DUT
R
G
L
I
D
t
p
E
AS =L IAS
2
----
2
1
E
AS =L IAS
2
----
2
1
----
2
1
--------------------
BVDSS -VDD
BVDSS
V
DD
V
DS
BVDSS
t
p
VDD
IAS
VDS (t)
I
D (t)
Time
10V
DUT
R
G
L
L
I
D
I
D
t
p
Gate Charge Test Circuit & Waveform
Resistive Switching Test Circuit & Waveforms
Unclamped Inductive Switching Test Circuit & Waveforms


Số phần tương tự - FQD9N08L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQD9N08 FAIRCHILD-FQD9N08 Datasheet
536Kb / 9P
   80V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQD9N08 ISC-FQD9N08 Datasheet
305Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-08
More results

Mô tả tương tự - FQD9N08L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQB17N08L FAIRCHILD-FQB17N08L Datasheet
571Kb / 9P
   80V LOGIC N-Channel MOSFET
FQPF17N08L FAIRCHILD-FQPF17N08L Datasheet
556Kb / 8P
   80V LOGIC N-Channel MOSFET
FQPF9N08L FAIRCHILD-FQPF9N08L Datasheet
552Kb / 8P
   80V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD17N08L KERSEMI-KSMD17N08L Datasheet
1Mb / 8P
   80V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD17N08L FAIRCHILD-FQD17N08L Datasheet
555Kb / 9P
   80V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP17N08L FAIRCHILD-FQP17N08L Datasheet
562Kb / 8P
   80V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP9N08L FAIRCHILD-FQP9N08L Datasheet
541Kb / 8P
   80V LOGIC N-Channel MOSFET
FQB9N08L FAIRCHILD-FQB9N08L Datasheet
612Kb / 9P
   80V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Bruckewell Technology L...
MS90N08 BWTECH-MS90N08 Datasheet
913Kb / 8P
   80V N-Channel MOSFET
logo
shenzhen wanhexing Elec...
AO4444L WHXPCB-AO4444L Datasheet
2Mb / 6P
   80V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com