công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQD7P20 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQD7P20
Giải thích chi tiết về linh kiện  200V P-Channel MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD7P20 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD7P20 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD7P20 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD7P20 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD7P20 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD7P20 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD7P20 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD7P20 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD7P20 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD7P20 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
  
 
   
6.60
±0.20
2.30
±0.10
0.50
±0.10
5.34
±0.30
0.76
±0.10
0.50
±0.10
1.02
±0.20
2.30
±0.20
6.60
±0.20
0.76
±0.10
(5.34)
(1.50)
(2XR0.25)
(5.04)
2.30TYP
[2.30
±0.20]
2.30TYP
[2.30
±0.20]
MAX0.96
(4.34)
(0.50)
(0.50)



Số phần tương tự - FQD7P20

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
FQD7P20 ISC-FQD7P20 Datasheet
310Kb / 2P
   isc P-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FQD7P20TF FAIRCHILD-FQD7P20TF Datasheet
737Kb / 9P
   Low Crss(typical 25 pF)
More results

Mô tả tương tự - FQD7P20

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD5P20 KERSEMI-KSMD5P20 Datasheet
1Mb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF12P20 FAIRCHILD-FQAF12P20 Datasheet
615Kb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
FQB3P20 FAIRCHILD-FQB3P20 Datasheet
560Kb / 9P
   200V P-Channel MOSFET
logo
Unisonic Technologies
7P20 UTC-7P20_11 Datasheet
213Kb / 5P
   200V P-CHANNEL MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF5P20 FAIRCHILD-FQPF5P20 Datasheet
610Kb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
FQP5P20 FAIRCHILD-FQP5P20 Datasheet
624Kb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
FQA12P20 FAIRCHILD-FQA12P20 Datasheet
628Kb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
FQP3P20 FAIRCHILD-FQP3P20 Datasheet
549Kb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSM12P20 KERSEMI-KSM12P20 Datasheet
1Mb / 7P
   200V P-Channel MOSFET
logo
Unisonic Technologies
7P20 UTC-7P20 Datasheet
213Kb / 6P
   200V P-CHANNEL MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
KQB12P20 KEXIN-KQB12P20 Datasheet
63Kb / 2P
   200V P-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com