công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQD5N50 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQD5N50
Giải thích chi tiết về linh kiện  500V N-Channel MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD5N50 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD5N50 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD5N50 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD5N50 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD5N50 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD5N50 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD5N50 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD5N50 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD5N50 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD5N50 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 9 page
background image
  

 
QFET
QFET
QFET
QFET

 
 
          
        
   
!   "   
#    !   
         
!   ! 
    
         "  "   
"

$ % &'&(()*+, -Ω.)+,()
$ / 0 ,%1
$ /0 - &1
$  
$ ,((2! 
$ 3!!4 " 
  
    
   




)
 ) 
&((
)
3

0+5&61
% &
'
0+,((61
5 5
'
3
 7 
 
,8
'
)
9 ) 
±%(
)
:
 7 '! :
 
%((
;
3
'! 
 
% &
'
:
*!'! :
 
& (
;
!4
7<* !!4
 
8 &
)4
7
70+5&61=
5 &
>
70+5&61
&(
>
"!5&6
( 8
>46
 
*
&&?,&(
6

@  
,4- & 
%((
6





*θ 
 * ; 

5 &
6>
 * ; '"=

&(
6>
 * ; '"

,,(
6>
       
! "
!
!
!
"
"
"
! "
!
!
!
"
"
"















Số phần tương tự - FQD5N50

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
FQD5N50 TGS-FQD5N50 Datasheet
554Kb / 2P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQD5N50 ISC-FQD5N50 Datasheet
304Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-08
logo
Fairchild Semiconductor
FQD5N50C FAIRCHILD-FQD5N50C Datasheet
628Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQD5N50C FAIRCHILD-FQD5N50C Datasheet
669Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
logo
List of Unclassifed Man...
FQD5N50CTM ETC2-FQD5N50CTM Datasheet
236Kb / 2P
   TO252-3L, JEDEC OPTION AA, PACKING CONFIGURATION Figure 1.0
More results

Mô tả tương tự - FQD5N50

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQA13N50CF FAIRCHILD-FQA13N50CF_07 Datasheet
767Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQD3N50C FAIRCHILD-FQD3N50C_08 Datasheet
900Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF5N50CF FAIRCHILD-FQPF5N50CF Datasheet
657Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP5N50S SEMIHOW-HFP5N50S Datasheet
785Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFP13N50S SEMIHOW-HFP13N50S Datasheet
946Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFS13N50S SEMIHOW-HFS13N50S Datasheet
859Kb / 7P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
FQD5N50 TGS-FQD5N50 Datasheet
554Kb / 2P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N50TF FAIRCHILD-FQD1N50TF Datasheet
833Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF9N50YDTU FAIRCHILD-FQPF9N50YDTU Datasheet
723Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQA24N50F FAIRCHILD-FQA24N50F Datasheet
620Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQD1N50 FAIRCHILD-FQD1N50 Datasheet
740Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com