công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQD5N40 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQD5N40
Giải thích chi tiết về linh kiện  400V N-Channel MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD5N40 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD5N40 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD5N40 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD5N40 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD5N40 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD5N40 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD5N40 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD5N40 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD5N40 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD5N40 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 9 page
background image
  


 >    #
"B!   >




6


H



 !
"

#$%&H



 '(
 ')
 '*
+$%
$+,%
-
.

'4*F4/;4I**;;*);F;*4:F'J;F':;@4FII*F;*4;'K
9*IF;*;449*);*;/4'D4/4KI4*;4: '4*F4/;'I;'K
/4'D4/4K'*44:IF;'99/4'4*I;'K9*I*4*I4;*4D;F;*;4L
;4F;*;4);K'K/4;;I;*49';*4:F*F;*4:FF;*

'4*F4/ 9*I '*;  'IF*4E; * I; ' *44'/ 9; 4 /4; I99*
;)4; * K; @4FI F; ;M9*; @*4; '99*)'/  '4*F4/ ;4I*
4;*'4'/
'N
, /! ! 
 01  "
0"1 0 1 
    
!   "   " "  B  
  O
6 '     
!          "
" B    
!   !

   
 ! "#
$#$
 "
'! 4
!4

   
 !     
 
9 
9 
  
  ""  
    !>
 !

4 
 9 
       
  !> 
 !
" 
49 
    
" "    
  


Số phần tương tự - FQD5N40

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQD5N40 FAIRCHILD-FQD5N40 Datasheet
735Kb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET 400 V, 3.4 A, 1.6 Ohm
logo
Inchange Semiconductor ...
FQD5N40 ISC-FQD5N40 Datasheet
305Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-08
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com