công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP1316T-29LE-OT bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP1316T-29LE-OT
Giải thích chi tiết về linh kiện  MCP131X/2X
Download  52 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP1316T-29LE-OT bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Microchip Technology

Back Button MCP1316T-29LE-OT Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology MCP1316T-29LE-OT Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology MCP1316T-29LE-OT Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology MCP1316T-29LE-OT Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology MCP1316T-29LE-OT Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology MCP1316T-29LE-OT Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology MCP1316T-29LE-OT Datasheet HTML 13Page - Microchip Technology MCP1316T-29LE-OT Datasheet HTML 14Page - Microchip Technology MCP1316T-29LE-OT Datasheet HTML 15Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 52 page
background image
 2005-2012 Microchip Technology Inc.
DS21985D-page 11
MCP131X/2X
TEMPERATURE CHARACTERISTICS
Electrical Specifications: Unless otherwise noted, all limits are specified for VDD = 1V to 5.5V, RPU = 100 k
(only MCP1316), TA = -40°C to +125°C.
Parameters
Sym
Min
Typ
Max
Units
Conditions
Temperature Ranges
Specified Temperature Range
TA
-40
+85
°C
MCP13XX-25 (or below)
Specified Temperature Range
TA
-40
+125
°C
Except MCP13XX-25 (or below)
Maximum Junction Temperature
TJ
——
+150
°C
Storage Temperature Range
TA
-65
+150
°C
Package Thermal Resistances
Thermal Resistance, 5L-SOT-23
JA
220.7
°C/W


Số phần tương tự - MCP1316T-29LE-OT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP1316T-29LE/OT MICROCHIP-MCP1316T-29LE/OT Datasheet
1Mb / 44P
   Voltage Supervisor
2005
MCP1316T-29LE/OT MICROCHIP-MCP1316T-29LE/OT Datasheet
737Kb / 52P
   Voltage Supervisor
2005-2012 11/29/11
More results

Mô tả tương tự - MCP1316T-29LE-OT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Assmann Electronics Inc...
AK-AV501-R ASSMANN-AK-AV501-R Datasheet
80Kb / 1P
   2X RCA PLUG
logo
Pulse A Technitrol Comp...
RAZ32011DM PULSE-RAZ32011DM Datasheet
1Mb / 19P
   GNSS/2x LTE/0, 1x, 2x or 3x WiFiDirect Mount
logo
MRV Communications, Inc...
EM2009-GM2 MRV-EM2009-GM2 Datasheet
386Kb / 2P
   LambdaDriver짰 -2x 1Gbps Muxponder
logo
CommScope Inc.
SBNH-1D65B COMMSCOPE-SBNH-1D65B Datasheet
613Kb / 4P
   4-port sector antenna, 2x 698-896 and 2x 1710-2360 MHz, 65° HPBW, 2x RET
June 2, 2019
logo
Pulse A Technitrol Comp...
RAZ32011AM PULSE-RAZ32011AM Datasheet
2Mb / 19P
   GNSS / 2x LTE / 0, 1x, 2x or 3x WiFi Adhesive Mount
logo
Schneider Electric
TM251MESE SCHNEIDER-TM251MESE Datasheet
177Kb / 8P
   controller M251 2x Ethernet
Aug 11, 2019
logo
Pulse A Technitrol Comp...
RAZ32011MM PULSE-RAZ32011MM Datasheet
2Mb / 19P
   GNSS / 2x LTE / 0, 1x, 2x or 3x WiFi Magnetic Mount
logo
Holtek Semiconductor In...
HT1609L HOLTEK-HT1609L Datasheet
365Kb / 10P
   2x 40 Channel LCD Driver
logo
Infineon Technologies A...
BTS71220-4ESA INFINEON-BTS71220-4ESA Datasheet
3Mb / 87P
   SPOC??2 2x 9.5 m廓 SPI Power Controller 2x 22.5 m廓
Rev. 1.00 2018-06-11
BTS72220-4ESA INFINEON-BTS72220-4ESA Datasheet
3Mb / 87P
   SPOC??2 2x 5.5 m廓 SPI Power Controller 2x 13.5 m廓
Rev. 1.00 2018-06-11
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com