công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

93LC86-SN bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Microchip Technology

tên linh kiện 93LC86-SN
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single Supply with Programming Operation down to 2.5V
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

93LC86-SN bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Microchip Technology

  93LC86-SN Datasheet HTML 1Page - Microchip Technology 93LC86-SN Datasheet HTML 2Page - Microchip Technology 93LC86-SN Datasheet HTML 3Page - Microchip Technology 93LC86-SN Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology 93LC86-SN Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology 93LC86-SN Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology 93LC86-SN Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology 93LC86-SN Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology 93LC86-SN Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 22 page
background image
 2010 Microchip Technology Inc.
DS21131F-page 5
93LC76/86
TABLE 1-3:
INSTRUCTION SET FOR 93LC76: ORG=1 (1X16 ORGANIZATION)
TABLE 1-4:
INSTRUCTION SET FOR 93LC76: ORG=0 (X8 ORGANIZATION)
TABLE 1-5:
INSTRUCTION SET FOR 93LC86: ORG=1 (X16 ORGANIZATION)
TABLE 1-6:
INSTRUCTION SET FOR 93LC86: ORG=0 (X8 ORGANIZATION)
Instruction
SB
Opcode
Address
Data In
Data Out
Req. CLK
Cycles
READ
1
10
X
A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
D15 - D0
29
EWEN
1
00
1
1
XXX
XX
XXX
High-Z
13
ERASE
1
11
X
A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
(RDY/BSY)
13
ERAL
1
00
1
0
X
X
X
X
X
X
X
X
(RDY/BSY)
13
WRITE
1
01
X
A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
D15 - D0
(RDY/BSY)
29
WRAL
1
00
0
1
X
X
X
X
X
X
X
X
D15 - D0
(RDY/BSY)
29
EWDS
1
00
0
0
XXX
XX
XXX
High-Z
13
Instruction
SB
Opcode
Address
Data In
Data Out
Req. CLK
Cycles
READ
1
10
X
A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
D7 - D0
22
EWEN
1
00
1
1
X
X
XXX
XX
X
High-Z
14
ERASE
1
11
X
A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
(RDY/BSY)
14
ERAL
1
00
1
0
X
X
X
X
X
X
X
X
(RDY/BSY)
14
WRITE
1
01
X
A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
D7 - D0
(RDY/BSY)
22
WRAL
1
00
0
1
X
X
X
X
X
X
X
X
D7 - D0
(RDY/BSY)
22
EWDS
1
00
0
0
X
X
XXX
XX
X
High-Z
14
Instruction
SB
Opcode
Address
Data In
Data Out
Req. CLK
Cycles
READ
1
10
A9A8A7 A6A5 A4A3A2 A1A0
D15 - D0
29
EWEN
1
00
1
1
XXX
XX
XXX
High-Z
13
ERASE
1
11
A9A8A7 A6A5 A4A3A2 A1A0
(RDY/BSY)
13
ERAL
1
00
1
0
XXX
XX
XXX
(RDY/BSY)
13
WRITE
1
01
A9A8A7 A6A5 A4A3A2 A1A0
D15 - D0
(RDY/BSY)
29
WRAL
1
00
0
1
XXX
XX
XXX
D15 - D0
(RDY/BSY)
29
EWDS
1
00
0
0
XXX
XX
XXX
High-Z
13
Instruction
SB
Opcode
Address
Data In
Data Out
Req. CLK
Cycles
READ
1
10
A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
D7 - D0
22
EWEN
1
00
1
1
XXXXXX
XX
High-Z
14
ERASE
1
11
A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
(RDY/BSY)
14
ERAL
1
00
1
0
XXXXXX
XX
(RDY/BSY)
14
WRITE
1
01
A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
D7 - D0
(RDY/BSY)
22
WRAL
1
00
0
1
XXXXXX
XX
D7 - D0
(RDY/BSY)
22
EWDS
1
00
0
0
XXXXXX
XX
High-Z
14


Số phần tương tự - 93LC86-SN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
93LC86-SN MICROCHIP-93LC86-SN Datasheet
86Kb / 12P
   8K/16K 2.5V Microwire Serial EEPROM
1996
More results

Mô tả tương tự - 93LC86-SN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
24LCS22A-ISNG MICROCHIP-24LCS22A-ISNG Datasheet
365Kb / 26P
   Single Supply with Operation Down to 2.5V
01/02/08
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX98356EVKIT MAXIM-MAX98356EVKIT Datasheet
2Mb / 20P
   2.5V to 5.5V Single-Supply Operation
19-6408; Rev 0; 7/12
MAX98502EVKIT MAXIM-MAX98502EVKIT Datasheet
1Mb / 7P
   2.5V to 5.5V Single-Supply Operation
19-6275; Rev 0; 4/12
MAX98355EVKIT MAXIM-MAX98355EVKIT Datasheet
1Mb / 16P
   2.5V to 5.5V Single-Supply Operation
19-6407; Rev 0; 7/12
MAX98358 MAXIM-MAX98358 Datasheet
589Kb / 13P
   2.5V to 5.5V Single-Supply Operation
19-3853; Rev 0; 2/17
MAX98309EVKIT MAXIM-MAX98309EVKIT Datasheet
1Mb / 8P
   2.5V to 5.5V Single-Supply Operation
19-5979; Rev 0; 7/11
logo
Hotchip Technology Co.,...
AT24C02 HOTCHIP-AT24C02 Datasheet
909Kb / 13P
   Single supply with operation down to 1.8v
logo
Microchip Technology
24LCS52-ST MICROCHIP-24LCS52-ST Datasheet
822Kb / 36P
   Single Supply with Operation Down to 1.8V
08/02/11
24LC128-ISN MICROCHIP-24LC128-ISN Datasheet
952Kb / 38P
   Single Supply with Operation down to 1.7V for 24AA128/24FC128 devices, 2.5V for 24LC128 Devices
01/05/10
logo
Micross Components
AS8SF384K32 MICROSS-AS8SF384K32 Datasheet
185Kb / 14P
   Operation with single 5V supply
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com