công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQD2N100 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQD2N100
Giải thích chi tiết về linh kiện  1000V N-Channel MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD2N100 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD2N100 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD2N100 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD2N100 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD2N100 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD2N100 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD2N100 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD2N100 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD2N100 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD2N100 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
Rev. A, February 2002
©2002 Fairchild Semiconductor Corporation
Peak Diode Recovery dv/dt Test Circuit & Waveforms
DUT
V
DS
+
_
Driver
R
G
Same Type
as DUT
VGS
• dv/dt controlled by R
G
•I
SD controlled by pulse period
VDD
L
I SD
10V
V
GS
( Driver )
I
SD
( DUT )
V
DS
( DUT )
VDD
Body Diode
Forward Voltage Drop
VSD
I
FM , Body Diode Forward Current
Body Diode Reverse Current
IRM
Body Diode Recovery dv/dt
di/dt
D =
Gate Pulse Width
Gate Pulse Period
--------------------------
DUT
V
DS
+
_
Driver
R
G
Same Type
as DUT
VGS
• dv/dt controlled by R
G
•I
SD controlled by pulse period
VDD
L
L
I SD
10V
V
GS
( Driver )
I
SD
( DUT )
V
DS
( DUT )
VDD
Body Diode
Forward Voltage Drop
VSD
I
FM , Body Diode Forward Current
Body Diode Reverse Current
IRM
Body Diode Recovery dv/dt
di/dt
D =
Gate Pulse Width
Gate Pulse Period
--------------------------
D =
Gate Pulse Width
Gate Pulse Period
--------------------------


Số phần tương tự - FQD2N100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQD2N100 FAIRCHILD-FQD2N100 Datasheet
736Kb / 9P
   1000V N-Channel MOSFET
FQD2N100 FAIRCHILD-FQD2N100 Datasheet
2Mb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQD2N100 ISC-FQD2N100 Datasheet
353Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FQD2N100TM FAIRCHILD-FQD2N100TM Datasheet
736Kb / 9P
   1000V N-Channel MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FQD2N100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQD2N100TM FAIRCHILD-FQD2N100TM Datasheet
736Kb / 9P
   1000V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD2N100 KERSEMI-KSMD2N100 Datasheet
1Mb / 8P
   1000V N-Channel MOSFET
KSMU2N100 KERSEMI-KSMU2N100 Datasheet
1Mb / 8P
   1000V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQA8N100C FAIRCHILD-FQA8N100C Datasheet
693Kb / 8P
   1000V N-Channel MOSFET
FQH8N100C FAIRCHILD-FQH8N100C Datasheet
998Kb / 8P
   1000V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOK5N100 AOSMD-AOK5N100 Datasheet
294Kb / 5P
   1000V,4A N-Channel MOSFET
AOD2N100 AOSMD-AOD2N100 Datasheet
2Mb / 6P
   1000V,2A N-Channel MOSFET
AOT5N100 AOSMD-AOT5N100 Datasheet
344Kb / 6P
   1000V,4A N-Channel MOSFET
logo
SHIKUES Electronics
SK02N100T SKTECHNOLGY-SK02N100T Datasheet
1Mb / 5P
   1000V, 2A N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com