công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQD1N50 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQD1N50
Giải thích chi tiết về linh kiện  500V N-Channel MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD1N50 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD1N50 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD1N50 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD1N50 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD1N50 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD1N50 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD1N50 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD1N50 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD1N50 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD1N50 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
  
 
 
 
 
 
   
    

    !" # $%#&##'( # 
)*#+,-.*.Ω, / 
,-0**-0µ . 1./ 
"  !"  **µ 2%(%(  3
4 %   5   # 


 





C)
 C>) 
)+()4+6'(µ&
'((


)
∆C)
5∆
C>) 
 
4+6'(µ&* 6'7

( '

)57
4
D:) 
)+'(())+()


%
µ&
)+0(()+%6'7


%(
µ&
4
:C.>
)+2())+()


%((
&
4
:C.>*!
)+2())+()


%((
&
 
)
: ) 
)+)4+6'(µ&
2 (

' (
)
*
  
* 
)+%()4+( ''&

E <
, (

   
)+'()4+( ''&

( ,<


 

4  
)+6'))+()
+% (F#


%%'
%'(


  

6(
2(


*!  

2 (
0 (

   

 
)+6'()4+% 0&
*+6'Ω


'
6(


*

6'
E(


 

<
6'


 

6(
'(

G
 :
)+0(()4+% 0&
)+%()


0 (
' '

G
: 

% %


G
:

6 6


     
4
B 


% %
&
4
B9  


0 0
&
)
 ) 
)+()4+% %&


% 0
)

*!* !
)+()4+% 0&
45+%((&5µ

%8(


G
*!* !

( 0

µ


Số phần tương tự - FQD1N50

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N50 FAIRCHILD-FQD1N50 Datasheet
833Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQD1N50B FAIRCHILD-FQD1N50B Datasheet
606Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQD1N50TF FAIRCHILD-FQD1N50TF Datasheet
833Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FQD1N50

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQA13N50CF FAIRCHILD-FQA13N50CF_07 Datasheet
767Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQD3N50C FAIRCHILD-FQD3N50C_08 Datasheet
900Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF5N50CF FAIRCHILD-FQPF5N50CF Datasheet
657Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP5N50S SEMIHOW-HFP5N50S Datasheet
785Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFP13N50S SEMIHOW-HFP13N50S Datasheet
946Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFS13N50S SEMIHOW-HFS13N50S Datasheet
859Kb / 7P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
FQD5N50 TGS-FQD5N50 Datasheet
554Kb / 2P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N50TF FAIRCHILD-FQD1N50TF Datasheet
833Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF9N50YDTU FAIRCHILD-FQPF9N50YDTU Datasheet
723Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQA24N50F FAIRCHILD-FQA24N50F Datasheet
620Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com