công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BA2902SFV bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Rohm

tên linh kiện BA2902SFV
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ground Sense Operational Amplifiers
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA2902SFV bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Rohm

Back Button BA2902SFV Datasheet HTML 7Page - Rohm BA2902SFV Datasheet HTML 8Page - Rohm BA2902SFV Datasheet HTML 9Page - Rohm BA2902SFV Datasheet HTML 10Page - Rohm BA2902SFV Datasheet HTML 11Page - Rohm BA2902SFV Datasheet HTML 12Page - Rohm BA2902SFV Datasheet HTML 13Page - Rohm BA2902SFV Datasheet HTML 14Page - Rohm BA2902SFV Datasheet HTML 15Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 26 page
background image
Technical Note
BA10358F/FV, BA10324AF/FV, BA2904SF/FV/FVM, BA2904F/FV/FVM
BA2902SF/FV/KN, BA2902F/FV/KN, BA3404F/FVM
11/25
www.rohm.com
2011.08 - Rev.B
© 2011 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
○BA2904 family
Low Level Sink Current - Supply Voltage
(VOUT=0.2[V])
Low Level Sink Current - Ambient Temperature
(VOUT=0.2[V])
Input Offset Voltage - Supply Voltage
(Vicm=0[V], VOUT=1.4[V])
Supply Current - Supply Voltage
Supply Current - Ambient Temperature
Derating Curve
Maximum Output Voltage - Supply Voltage
(RL=10[k
Ω])
Maximum Output Voltage - Ambient Temperature
(VCC=5[V],RL=2[k
Ω])
Output Source Current - Output Voltage
(VCC=5[V])
Output Source Current - Ambient Temperature
(VOUT=0[V])
Output Sink Current - Output Voltage
(VCC=5[V])
Output Sink Current - Ambient Temperature
(VOUT=VCC)
0
10
20
30
40
010
20
30
40
SUPPLY VOLTAGE [V]
0
1
2
3
4
5
-50
-25
0
25
50
75
100
125 150
AMBIENT TEMPERATURE [
℃]
0
10
20
30
40
50
01234
5
OUTPUT VOLTAGE [V]
25℃
-40℃
-40℃
25℃
105℃
125℃
105℃
125℃
BA2904 family
BA2904 family
BA2904 family
0
10
20
30
40
50
-50
-25
0
25
50
75
100 125 150
AMBIENT TEMPERATURE [℃]
0.001
0.01
0.1
1
10
100
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2
OUTPUT VOLTAGE [V]
0
10
20
30
-50
-25
0
25
50
75
100 125 150
AMBIENT TEMPERATURE [℃]
15V
3V
5V
-40℃
25℃
105℃
3V
5V
15V
125℃
BA2904 family
BA2904 family
BA2904 family
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
5
10
15
20
25
30
35
SUPPLY VOLTAGE [V]
0
10
20
30
40
50
60
70
80
-50
-25
0
255075
100 125 150
AMBIENT TEMPERATURE [℃]
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
0
5
10
15
20
25
30
35
SUPPLY VOLTAGE [V]
-40℃
125℃
25℃
32V
5V
3V
-40℃
25℃
125℃
105℃
105℃
BA2904 family
BA2904 family
BA2904 family
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
1020
3040
SUPPLY VOLTAGE [V]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
-50
-25
0
25
50
75
100 125 150
AMBIENT TEMPERATURE [℃]
0
200
400
600
800
1000
0
25
50
75
100
125
150
AMBIENT TEMPERATURE [
℃]
25℃
125℃
-40℃
3V
32V
5V
BA2904F
BA2904 family
BA2904FV
BA2904FVM
BA2904SFV
BA2904SFVM
105
105℃
BA2904 family
BA2904 family
BA2904SF
Fig. 49
Fig. 50
Fig. 51
Fig. 52
Fig. 53
Fig. 54
Fig. 55
Fig. 56
Fig. 57
Fig. 58
Fig. 59
Fig. 60


Số phần tương tự - BA2902SFV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BA2902SFV ROHM-BA2902SFV	 Datasheet
610Kb / 25P
   Operational Amplifiers: Ground Sense
BA2902SFV ROHM-BA2902SFV Datasheet
610Kb / 25P
   Operational Amplifiers: Ground Sense
BA2902SFV ROHM-BA2902SFV Datasheet
735Kb / 26P
   Ground Sense Operational Amplifiers
BA2902SFV ROHM-BA2902SFV Datasheet
554Kb / 26P
   Ground Sense Operational Amplifiers
BA2902SFV ROHM-BA2902SFV Datasheet
558Kb / 26P
   Ground Sense Operational Amplifiers
More results

Mô tả tương tự - BA2902SFV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BA10324AF-E2 ROHM-BA10324AF-E2 Datasheet
558Kb / 26P
   Ground Sense Operational Amplifiers
BA10358F-E2 ROHM-BA10358F-E2_13 Datasheet
644Kb / 48P
   Ground Sense Operational Amplifiers
BA10358F-E2 ROHM-BA10358F-E2_14 Datasheet
1Mb / 56P
   Ground Sense Operational Amplifiers
BA10358FV-E2 ROHM-BA10358FV-E2 Datasheet
558Kb / 26P
   Ground Sense Operational Amplifiers
LM358F-E2 ROHM-LM358F-E2 Datasheet
1Mb / 48P
   Ground Sense Operational Amplifiers
01.Aug.2016 Rev.005
BA10358F-E2 ROHM-BA10358F-E2 Datasheet
554Kb / 26P
   Ground Sense Operational Amplifiers
BA10324AFV-E2 ROHM-BA10324AFV-E2 Datasheet
558Kb / 26P
   Ground Sense Operational Amplifiers
BA10358F ROHM-BA10358F_11 Datasheet
735Kb / 26P
   Ground Sense Operational Amplifiers
BA10358F ROHM-BA10358F_09 Datasheet
610Kb / 25P
   Operational Amplifiers: Ground Sense
BA3404FJ ROHM-BA3404FJ Datasheet
516Kb / 22P
   Ground Sense Operational Amplifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com