công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQD12N20 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQD12N20
Giải thích chi tiết về linh kiện  200V N-Channel MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD12N20 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD12N20 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD12N20 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD12N20 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD12N20 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD12N20 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD12N20 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD12N20 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD12N20 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD12N20 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 9 page
background image
  


 >    #
"C!   >




)


H



 !
"

#$%&H



 '(
 ')
 '*
+$%
$+,%
-
.

%4+F40<4I++<<+*<F<+4;F%J<F%;<@4FII+F<+4<%K
8+IF<+<448+*<+<04%D404KI4+<4; %4+F40<%I<%K
04%D404K%+44;IF<%8804%4+I<%K8+I+4+I4<+4D<F<+<4L
<4F<+<4*<K%K04<<I<+48%<+4;F+F<+4;FF<+

%4+F40 8+I %+<  %IF+4E< + I< % +44%0 8< 4 04< I88+
<*4< + K< @4FI F< <M8+< @+4< %88+*%0  %4+F40 <4I+
4<+%4%0
%N
/ 0! ! 
 12  "
1"2 1 2 
    
!   "   " "  C  
  O
) %     
!          "
" C    
!   !

   
   !"# 
$# $
"
%! 4
!4

   
 !     
 
8 
8 
  
  ""  
    !>
 !

4 
 8 
       
  !> 
 !
" 
48 
    
" "    
  


Số phần tương tự - FQD12N20

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQD12N20 FAIRCHILD-FQD12N20 Datasheet
862Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 200 V, 9 A, 280 m廓
FQD12N20 FAIRCHILD-FQD12N20 Datasheet
862Kb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET 200 V, 9 A, 280 m
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FQD12N20 VBSEMI-FQD12N20 Datasheet
1,009Kb / 7P
   N-Channel 200 V (D-S) MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQD12N20 ISC-FQD12N20 Datasheet
293Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-07
logo
Fairchild Semiconductor
FQD12N20L FAIRCHILD-FQD12N20L Datasheet
606Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FQD12N20

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF48N20 FAIRCHILD-FQAF48N20 Datasheet
666Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FDP39N20 FAIRCHILD-FDP39N20 Datasheet
908Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQD10N20C FAIRCHILD-FQD10N20C_09 Datasheet
729Kb / 9P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOD2210 AOSMD-AOD2210 Datasheet
309Kb / 6P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFW630B KERSEMI-IRFW630B Datasheet
1Mb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Bruckewell Technology L...
MS40N20 BWTECH-MS40N20 Datasheet
765Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP640 SEMIHOW-HFP640 Datasheet
309Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP19N20C FAIRCHILD-FQP19N20C Datasheet
1Mb / 10P
   200V N-Channel MOSFET
FQA34N20 FAIRCHILD-FQA34N20 Datasheet
731Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP4N20 FAIRCHILD-FQP4N20 Datasheet
688Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP630 FAIRCHILD-FQP630 Datasheet
745Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com