công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

54ACT377 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

tên linh kiện 54ACT377
Giải thích chi tiết về linh kiện  54AC377 54ACT377 Octal D Flip-Flop with Clock Enable
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

54ACT377 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button 54ACT377 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments 54ACT377 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments 54ACT377 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments 54ACT377 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments 54ACT377 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments 54ACT377 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments 54ACT377 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments 54ACT377 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments 54ACT377 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
AC Operating Requirements
54ACT
V
CC
T
A = −55˚C
Fig.
Symbol
Parameter
(V)
to +125˚C
Units
No.
(Note
12)
C
L = 50 pF
Guaranteed
Minimum
t
s
Setup Time, HIGH or LOW
5.0
7.0
ns
D
n to CP
t
h
Hold Time, HIGH or LOW
5.0
1.0
ns
D
n to CP
t
s
Setup Time, HIGH or LOW
5.0
7.0
ns
CE to CP
t
h
Hold Time, HIGH or LOW
5.0
1.0
ns
CE to CP
t
w
CP Pulse Width
5.0
5.5
ns
HIGH or LOW
Note 12: Voltage Range 5.0 is 5.0V ±0.5V
Capacitance
Symbol
Parameter
Typ
Units
Conditions
C
IN
Input Capacitance
4.5
pF
V
CC = OPEN
C
PD
Power Dissipation
90.0
pF
V
CC = 5.0V
Capacitance
www.national.com
6


Số phần tương tự - 54ACT377

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
54ACT377D NSC-54ACT377D Datasheet
177Kb / 8P
   Octal D Flip-Flop with Clock Enable
54ACT377F NSC-54ACT377F Datasheet
177Kb / 8P
   Octal D Flip-Flop with Clock Enable
54ACT377L NSC-54ACT377L Datasheet
177Kb / 8P
   Octal D Flip-Flop with Clock Enable
More results

Mô tả tương tự - 54ACT377

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
54AC377 NSC-54AC377 Datasheet
177Kb / 8P
   Octal D Flip-Flop with Clock Enable
logo
Motorola, Inc
MC74AC377 MOTOROLA-MC74AC377 Datasheet
215Kb / 6P
   OCTAL D FLIP-FLOP WITH CLOCK ENABLE
logo
ON Semiconductor
MC74ACT377MEL ONSEMI-MC74ACT377MEL Datasheet
111Kb / 12P
   Octal D Flip-Flop with Clock Enable
May, 2001 ??Rev.6
logo
National Semiconductor ...
54F377DM NSC-54F377DM Datasheet
143Kb / 8P
   Octal D Flip-Flop with Clock Enable
54ACTQ377 NSC-54ACTQ377 Datasheet
167Kb / 6P
   Octal D Flip-Flop with Clock Enable
logo
ON Semiconductor
MC74AC377 ONSEMI-MC74AC377_15 Datasheet
102Kb / 9P
   Octal D Flip-Flop with Clock Enable
March, 2015 ??Rev. 10
logo
Fairchild Semiconductor
74AC377 FAIRCHILD-74AC377_08 Datasheet
426Kb / 13P
   Octal D-Type Flip-Flop with Clock Enable
logo
Texas Instruments
SN74F377A TI1-SN74F377A_16 Datasheet
813Kb / 13P
[Old version datasheet]   OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP WITH CLOCK ENABLE
74ACT11377 TI1-74ACT11377_10 Datasheet
87Kb / 6P
[Old version datasheet]   OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP WITH CLOCK ENABLE
54F377 TI1-54F377 Datasheet
392Kb / 10P
[Old version datasheet]   54F377 Octal D Flip-Flop with Clock Enable
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com