công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQD11P06 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQD11P06
Giải thích chi tiết về linh kiện  60V P-Channel MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD11P06 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD11P06 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD11P06 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD11P06 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD11P06 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD11P06 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD11P06 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD11P06 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD11P06 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD11P06 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
Rev. B4, October 2002
©2002 Fairchild Semiconductor Corporation
Dimensions in Millimeters
Package Dimensions (Continued)
6.60
±0.20
0.76
±0.10
MAX0.96
2.30TYP
[2.30
±0.20]
2.30TYP
[2.30
±0.20]
5.34
±0.20
0.50
±0.10
0.50
±0.10
2.30
±0.20
(0.50)
(0.50)
(4.34)
I-PAK


Số phần tương tự - FQD11P06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQD11P06 FAIRCHILD-FQD11P06 Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel QFET짰 MOSFET -60 V, -9.4 A, 185 m廓
logo
Inchange Semiconductor ...
FQD11P06 ISC-FQD11P06 Datasheet
353Kb / 2P
   isc P-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FQD11P06TM FAIRCHILD-FQD11P06TM Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel QFET짰 MOSFET -60 V, -9.4 A, 185 m廓
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FQD11P06TM VBSEMI-FQD11P06TM Datasheet
990Kb / 8P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD11P06 FAIRCHILD-FQD11P06_09 Datasheet
856Kb / 9P
   60V P-Channel MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FQD11P06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSM17P06 KERSEMI-KSM17P06 Datasheet
1Mb / 6P
   60V P-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF7P06 FAIRCHILD-FQPF7P06 Datasheet
665Kb / 8P
   60V P-Channel MOSFET
FQP47P06 FAIRCHILD-FQP47P06 Datasheet
714Kb / 8P
   60V P-Channel MOSFET
FQD7P06 FAIRCHILD-FQD7P06 Datasheet
665Kb / 9P
   60V P-Channel MOSFET
FQP11P06 FAIRCHILD-FQP11P06 Datasheet
646Kb / 8P
   60V P-Channel MOSFET
logo
shenzhen wanhexing Elec...
AO4441 WHXPCB-AO4441 Datasheet
2Mb / 5P
   60V P-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQB27P06 FAIRCHILD-FQB27P06 Datasheet
700Kb / 9P
   60V P-Channel MOSFET
FQPF11P06 FAIRCHILD-FQPF11P06 Datasheet
646Kb / 8P
   60V P-Channel MOSFET
logo
Guangdong Youtai Semico...
AO4421 UMW-AO4421 Datasheet
376Kb / 6P
   -60V P-Channel MOSFET
AO4441 UMW-AO4441 Datasheet
460Kb / 7P
   -60V P-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com