công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74ALVCH16601DLRG4 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

tên linh kiện 74ALVCH16601DLRG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

74ALVCH16601DLRG4 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  74ALVCH16601DLRG4 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments 74ALVCH16601DLRG4 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments 74ALVCH16601DLRG4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments 74ALVCH16601DLRG4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments 74ALVCH16601DLRG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments 74ALVCH16601DLRG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments 74ALVCH16601DLRG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments 74ALVCH16601DLRG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments 74ALVCH16601DLRG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 15 page
background image
www.ti.com
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
SN74ALVCH16601
18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVER
WITH 3-STATE OUTPUTS
SCES027F – JULY 1995 – REVISED OCTOBER 2004
over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise noted)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
VCC
MIN
TYP(1)
MAX
UNIT
IOH = -100 µA
1.65 V to 3.6 V
VCC - 0.2
IOH = -4 mA
1.65 V
1.2
IOH = -6 mA
2.3 V
2
VOH
2.3 V
1.7
V
IOH = -12 mA
2.7 V
2.2
3 V
2.4
IOH = -24 mA
3 V
2
IOL = 100 µA
1.65 V to 3.6 V
0.2
IOL = 4 mA
1.65 V
0.45
IOL = 6 mA
2.3 V
0.4
VOL
V
2.3 V
0.7
IOL = 12 mA
2.7 V
0.4
IOL = 24 mA
3 V
0.55
II
VI = VCC or GND
3.6 V
±5
µA
VI = 0.58 V
1.65 V
25
VI = 1.07 V
1.65 V
-25
VI = 0.7 V
2.3 V
45
II(hold)
VI = 1.7 V
2.3 V
-45
µA
VI = 0.8 V
3 V
75
VI = 2 V
3 V
-75
VI = 0 to 3.6 V(2)
3.6 V
±500
IOZ(3)
VO = VCC or GND
3.6 V
±10
µA
ICC
VI = VCC or GND,
IO = 0
3.6 V
40
µA
∆I
CC
One input at VCC - 0.6 V,
Other inputs at VCC or GND
3 V to 3.6 V
750
µA
Ci
Control inputs
VI = VCC or GND
3.3 V
4
pF
Cio
A or B ports
VO = VCC or GND
3.3 V
8
pF
(1)
All typical values are at VCC = 3.3 V, TA = 25°C.
(2)
This is the bus-hold maximum dynamic current. It is the minimum overdrive current required to switch the input from one state to
another.
(3)
For I/O ports, the parameter IOZ includes the input leakage current.
4


Số phần tương tự - 74ALVCH16601DLRG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74ALVCH16601DGG PHILIPS-74ALVCH16601DGG Datasheet
86Kb / 12P
   18-bit universal bus transceiver 3-State
1998 Sep 24
logo
Nexperia B.V. All right...
74ALVCH16601DGG NEXPERIA-74ALVCH16601DGG Datasheet
231Kb / 15P
   18-bit universal bus transceiver; 3-state
Rev. 3 - 13 August 2018
More results

Mô tả tương tự - 74ALVCH16601DLRG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74ALVCH16501 TI-SN74ALVCH16501_06 Datasheet
297Kb / 13P
[Old version datasheet]   18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALVCH16501 TI-SN74ALVCH16501 Datasheet
154Kb / 11P
[Old version datasheet]   18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALVCH16601 TI-SN74ALVCH16601 Datasheet
142Kb / 10P
[Old version datasheet]   18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALVCH16600 TI-SN74ALVCH16600 Datasheet
142Kb / 10P
[Old version datasheet]   18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALVCH162601 TI-SN74ALVCH162601 Datasheet
149Kb / 11P
[Old version datasheet]   18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALVCH16500 TI-SN74ALVCH16500 Datasheet
155Kb / 11P
[Old version datasheet]   18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALVCHR162601 TI-SN74ALVCHR162601 Datasheet
130Kb / 9P
[Old version datasheet]   18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALVCHR16601 TI-SN74ALVCHR16601 Datasheet
130Kb / 9P
[Old version datasheet]   18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALVCH162601GR TI-SN74ALVCH162601GR Datasheet
361Kb / 15P
[Old version datasheet]   18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALVC162601 TI1-SN74ALVC162601 Datasheet
140Kb / 9P
[Old version datasheet]   18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com