công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BF074D0334KDC bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - AVX Corporation

tên linh kiện BF074D0334KDC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dielectric: Metallized polyester film (Polyethylene teraphtalate Stacked-film Leads: Radial tin - plated wire Protection: Plastic case (UL 94: V-O) / Epoxy Resin
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AVX [AVX Corporation]
Trang chủ  http://www.avx.com
Logo AVX - AVX Corporation

BF074D0334KDC bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - AVX Corporation

  BF074D0334KDC Datasheet HTML 1Page - AVX Corporation BF074D0334KDC Datasheet HTML 2Page - AVX Corporation BF074D0334KDC Datasheet HTML 3Page - AVX Corporation BF074D0334KDC Datasheet HTML 4Page - AVX Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
11
BF 01/02/07/06/05/04: Radial Leads
BQ 01/02/07/06/05/04: Lead Free
CPM-83----- pitch = 5.08mm (0.200")
Capacitance
Reference
Range
BF or BQ
(C
R)VR- / VR~
63/40 (voltage code: D)
100/63 (voltage code: E)
250/160 (voltage code: G)
400/200 (voltage code: I) 630/230 (voltage code: K)
1,000 pF
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
1,200
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
1,500
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BF02 or BQ02
1,800
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
2,200 pF
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BF02 or BQ02
2,700
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
3,300
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BF07 or BQ07
3,900
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
4,700 pF
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BF07 or BQ07
5,600
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
6,800
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BF06 or BQ06
8,200
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
10,000 pF
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BF05 or BQ05
BF02/****BF01 or
12,000
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BQ02/****BQ01
BF02/****BF01 or
15,000
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BQ02/****BQ01
BF02/****BF01 or
18,000
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BQ02/****BQ01
22,000
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BF02 or BQ02
BF07/****BF02 or
27,000
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BQ07/****BQ02
BF05 or BQ05
BF07/****BF02 or
33,000
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BF02 or BQ02
BQ07/****BQ02
BF05 or BQ05
BF02/****BF01 or
39,000
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BQ02/****BQ01
BF07 or BQ07
47,000 pF
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BF02 or BQ02
BF06 or BQ06
56,000
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BF07 or BQ07
68,000
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BF07 or BQ07
82,000
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BF07 or BQ07
100 nF
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BF07 or BQ07
BF06/****BF07 or
120
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BQ06/****BQ07
150
BF01 or BQ01
BF01 or BQ01
BF06 or BQ06
180
BF01 or BQ01
BF02 or BQ02
220 nF
BF01 or BQ01
BF02 or BQ02
BF05 or BQ05
BF07/****BF02 or
270
BF02 or BQ02
BQ07/****BQ02
BF02/****BF01 or
330
BQ02/****BQ01
BF07 or BQ07
390
BF02 or BQ02
BF07 or BQ07
470 nF
BF02 or BQ02
BF07 or BQ07
BF05/****BF06 or
560
BF07 or BQ07
BQ05/****BQ06
BF05/****BF06 or
680
BF07 or BQ07
BQ05/****BQ06
BF05/****BF06 or
820
BF07 or BQ07
BQ05/****BQ06
1 µF
BF07 or BQ07
BF05 or BQ05
1.5 µF
BF05* or BQ05*
2.2 µF
BF05** or BQ05**
*Upon request - no change
**Upon request & only available 50 V (V
R) - no change
****New Case size reduction: BF02 to BF 01, BF07 to BF02, BF06 to BF07,
BF04 to BF05, BF05 to BF06
CAPACITANCE VALUES (C
R) and NOMINAL VOLTAGES (VR)


Số phần tương tự - BF074D0334KDC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVX Corporation
BF07 AVX-BF07 Datasheet
57Kb / 4P
   Radial Leads
logo
Global Connector Techno...
BF075 GCT-BF075 Datasheet
116Kb / 1P
   2.0mm Pitch Pin Header Dual Row, Surface Mount
26th October 2007
More results

Mô tả tương tự - BF074D0334KDC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVX Corporation
BF014D0104JDD AVX-BF014D0104JDD Datasheet
401Kb / 4P
   Metallized polyester film (Polyethylene teraphtalate)
logo
Cornell Dubilier Electr...
DME1P56K-F CDE-DME1P56K-F Datasheet
210Kb / 4P
   Polyester Film Capacitors Metallized Radial Leads
DMMAAS47K-F CDE-DMMAAS47K-F Datasheet
184Kb / 2P
   Polyester Film Capacitors Metallized Radial Leads
DMM1P15K-F CDE-DMM1P15K-F Datasheet
205Kb / 2P
   Polyester Film Capacitors Metallized Radial Leads
logo
Illinois Capacitor, Inc...
103MSR400K ILLINOISCAPACITOR-103MSR400K Datasheet
380Kb / 3P
   Epoxy Dipped Radial Lead Metallized Polyester Film Capacitors
logo
Vishay Siliconix
MKT365 VISHAY-MKT365 Datasheet
86Kb / 7P
   Metallized Polyester Film Capacitors MKT Radial Epoxy Lacquered Type
Revision: 09-Nov-04
MKT369 VISHAY-MKT369 Datasheet
47Kb / 4P
   Metallized Polyester Film Capacitors MKT Radial Epoxy Lacquered Type
Revision: 29-Aug-03
MKT367 VISHAY-MKT367_08 Datasheet
308Kb / 8P
   Metallized Polyester Film Capacitors MKT Radial Epoxy Lacquered Type
Revision: 18-Nov-05
MKT367 VISHAY-MKT367 Datasheet
69Kb / 7P
   Metallized Polyester Film Capacitors MKT Radial Epoxy Lacquered Type
Revision: 18-Nov-05
BFC236845224 VISHAY-BFC236845224 Datasheet
113Kb / 10P
   Metallized Polyester Film Capacitors MKT Radial Epoxy Lacquered Type
Revision: 21-Nov-05
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com