công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5206BRU100 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5206BRU100
Giải thích chi tiết về linh kiện  4-/6-Channel Digital Potentiometers
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5206BRU100 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button AD5206BRU100 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5206BRU100 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5206BRU100 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5206BRU100 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5206BRU100 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD5206BRU100 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD5206BRU100 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD5206BRU100 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices AD5206BRU100 Datasheet HTML 15Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 20 page
background image
AD5204/AD5206
Rev. C | Page 11 of 20
1k
10k
100k
1M
FREQUENCY (Hz)
0
–60
–54
–48
–42
–36
–30
–24
–18
–12
–6
DATA = 0x80
DATA = 0x40
DATA = 0x20
DATA = 0x10
DATA = 0x08
DATA = 0x04
DATA = 0x02
DATA = 0x01
VDD = +2.7V
VSS = –2.7V
VA = 100mV rms
TA = 25°C
VA
OP42
Figure 15. Bandwidth vs. Code, 100 kΩ Version
123
456
SUPPLY VOLTAGE VDD (V)
DUAL SUPPLY
VSS = 0V
SINGLE SUPPLY
VDD = VSS
2.5
2.0
0
1.5
1.0
0.5
Figure 16. Digital Input Trip Point vs. Supply Voltage
100
0.001
0.01
0.1
1
10
0123456
INCREMENTAL INPUT LOGIC VOLTAGE (V)
ISS AT VDD/VSS = ±2.7V
TA = 25°C
IDD AT VDD/VSS = ±2.7V
IDD AT VDD/VSS = 2.7V/0V
IDD AT VDD/VSS = 5.5V/0V
Figure 17. Supply Current vs. Input Logic Voltage
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10k
100k
1M
10M
FREQUENCY (Hz)
IDD, VDD/VSS = 5.5V/0V, DATA = 0x55
ISS, VDD/VSS = ±2.7V, DATA = 0x55
ISS, VDD/VSS = ±2.7V, DATA = 0xFF
IDD, VDD/VSS = 5V/0V, DATA = 0xFF
IDD, VDD/VSS = 2.7V/0V, DATA = 0xFF
IDD, VDD/VSS = ±2.7V/0V, DATA = 0x55
TA = 25°C
Figure 18. Supply Current vs. Clock Frequency
60
0
10
20
30
40
50
10
100
1k
10k
100k
FREQUENCY (Hz)
TA = 25°C
VDD = 5.0V ± 10%
VDD = 3.0V ± 10%
VSS = –3.0V ± 10%
Figure 19. Power Supply Rejection vs. Frequency
1
VDD = +2.7V
VSS = –2.7V
TA = 25°C
RAB = 10kΩ
NONINVERTING TEST CIRCUIT
INVERTING TEST CIRCUIT
0.0001
0.001
0.01
0.1
10
100
1k
10k
100k
FREQUENCY (Hz)
Figure 20. Total Harmonic Distortion Plus Noise vs. Frequency


Số phần tương tự - AD5206BRU100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5206BRU100 AD-AD5206BRU100 Datasheet
173Kb / 11P
   4-/6-Channel Digital Potentiometers
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - AD5206BRU100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5206 AD-AD5206_15 Datasheet
371Kb / 20P
   4-/6-Channel Digital Potentiometers
REV. C
AD5204 AD-AD5204_15 Datasheet
371Kb / 20P
   4-/6-Channel Digital Potentiometers
REV. C
AD5204 AD-AD5204 Datasheet
173Kb / 11P
   4-/6-Channel Digital Potentiometers
REV. 0
AD5204 AD-AD5204_10 Datasheet
371Kb / 20P
   4-/6-Channel Digital Potentiometers
REV. C
AD8403ARZ10 AD-AD8403ARZ10 Datasheet
610Kb / 32P
   1-/2-/4-Channel Digital Potentiometers
Rev. E
AD8400 AD-AD8400 Datasheet
496Kb / 20P
   1-/2-/4-Channel Digital Potentiometers
REV. B
AD8402ARZ1 AD-AD8402ARZ1 Datasheet
610Kb / 32P
   1-/2-/4-Channel Digital Potentiometers
Rev. E
AD8403ARZ10-REEL AD-AD8403ARZ10-REEL Datasheet
610Kb / 32P
   1-/2-/4-Channel Digital Potentiometers
Rev. E
AD8402ARZ10 AD-AD8402ARZ10 Datasheet
610Kb / 32P
   1-/2-/4-Channel Digital Potentiometers
Rev. E
AD8400ARZ100 AD-AD8400ARZ100 Datasheet
610Kb / 32P
   1-/2-/4-Channel Digital Potentiometers
Rev. E
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com