công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADR5043AKSZ-REEL bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADR5043AKSZ-REEL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Precision Micropower Shunt Mode Voltage References
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADR5043AKSZ-REEL bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button ADR5043AKSZ-REEL Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADR5043AKSZ-REEL Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADR5043AKSZ-REEL Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADR5043AKSZ-REEL Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADR5043AKSZ-REEL Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADR5043AKSZ-REEL Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADR5043AKSZ-REEL Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADR5043AKSZ-REEL Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADR5043AKSZ-REEL Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 16 page
background image
Data Sheet
ADR5040/ADR5041/ADR5043/ADR5044/ADR5045
Rev. B | Page 9 of 16
10k
0.1
100
1k
10k
100k
1M
FREQUENCY (Hz)
1
10
100
1k
C = 0µF
C = 1µF
IIN = 150µA
IIN = 1mA
Figure 14. ADR5041 Output Impedance vs. Frequency
10k
1k
1
10
100
1k
10k
FREQUENCY (Hz)
Figure 15. ADR5041 Voltage Noise Density
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
1
2
3
4
5
6
REVERSE VOLTAGE (V)
2.048V
2.5V
3V
4.096V
5V
Figure 16. ADR504x Reverse Characteristics and Minimum Operating Current
10k
0.1
100
1k
10k
100k
1M
FREQUENCY (Hz)
1
10
100
1k
C = 0µF
C = 1µF
IIN = 150µA
IIN = 1mA
Figure 17. ADR5045 Output Impedance vs. Frequency
10k
1k
1
10
100
1k
10k
FREQUENCY (Hz)
Figure 18. ADR5045 Voltage Noise Density


Số phần tương tự - ADR5043AKSZ-REEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADR5043AKSZ-REEL1 AD-ADR5043AKSZ-REEL1 Datasheet
557Kb / 16P
   Precision Micropower Shunt Mode Voltage References
REV. A
ADR5043AKSZ-REEL71 AD-ADR5043AKSZ-REEL71 Datasheet
557Kb / 16P
   Precision Micropower Shunt Mode Voltage References
REV. A
More results

Mô tả tương tự - ADR5043AKSZ-REEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADR5043 AD-ADR5043_15 Datasheet
425Kb / 16P
   Precision Micropower Shunt Mode Voltage References
REV. B
ADR5045 AD-ADR5045_15 Datasheet
425Kb / 16P
   Precision Micropower Shunt Mode Voltage References
REV. B
ADR5040ARTZ AD-ADR5040ARTZ Datasheet
557Kb / 16P
   Precision Micropower Shunt Mode Voltage References
REV. A
ADR5044 AD-ADR5044_15 Datasheet
425Kb / 16P
   Precision Micropower Shunt Mode Voltage References
REV. B
ADR5040 AD-ADR5040_15 Datasheet
425Kb / 16P
   Precision Micropower Shunt Mode Voltage References
REV. B
ADR5041 AD-ADR5041_15 Datasheet
425Kb / 16P
   Precision Micropower Shunt Mode Voltage References
REV. B
logo
Diodes Incorporated
ZXRE330 DIODES-ZXRE330 Datasheet
522Kb / 8P
   PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCES
logo
Zetex Semiconductors
LM4040 ZETEX-LM4040_07 Datasheet
110Kb / 6P
   Precision micropower shunt voltage references
logo
Diodes Incorporated
LM4041DH5TA DIODES-LM4041DH5TA Datasheet
177Kb / 7P
   PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCES
LM4040 DIODES-LM4040_17 Datasheet
494Kb / 12P
   PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCES
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com