công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADG714BRUZ-REEL bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADG714BRUZ-REEL
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS, Low Voltage Serially Controlled, Octal SPST Switches
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG714BRUZ-REEL bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Analog Devices

  ADG714BRUZ-REEL Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADG714BRUZ-REEL Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADG714BRUZ-REEL Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADG714BRUZ-REEL Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADG714BRUZ-REEL Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADG714BRUZ-REEL Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADG714BRUZ-REEL Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG714BRUZ-REEL Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADG714BRUZ-REEL Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 16 page
background image
ADG714/ADG715
–5–
REV.
ADG714 TIMING CHARACTERISTICS1, 2
Parameter
Limit at TMIN, TMAX
Unit
Conditions/Comments
fSCLK
30
MHz max
SCLK Cycle Frequency
t1
33
ns min
SCLK Cycle Time
t2
13
ns min
SCLK High Time
t3
13
ns min
SCLK Low Time
t4
0
ns min
SYNC to SCLK Rising Edge Setup Time
t5
5
ns min
Data Setup Time
t6
4.5
ns min
Data Hold Time
t7
0
ns min
SCLK Falling Edge to
SYNC Rising Edge
t8
33
ns min
Minimum
SYNC High Time
t9
3
20
ns max
SCLK Rising Edge to DOUT Valid
NOTES
1See Figure 1.
2All input signals are specified with tr = tf = 5 ns (10% to 90% of V
DD) and timed from a voltage level of (V IL + VIH)/2.
3C
L = 20 pF, RL = 1 k
Ω.
Specifications subject to change without notice.
SCLK
SYNC
DIN
DOUT
t8
t4
t6
t5
t2
t3
t1
t7
t9
DB0
DB7
DB7*
DB6*
DB2*
DB1*
DB0*
*DATA FROM PREVIOUS WRITE CYCLE
Figure 1. 3-Wire Serial Interface Timing Diagram
(VDD = 2.7 V to 5.5 V. All specifications –40 C to +85 C unless otherwise noted.)
C


Số phần tương tự - ADG714BRUZ-REEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG714BRU AD-ADG714BRU Datasheet
173Kb / 16P
   CMOS, Low Voltage Serially-Controlled, Octal SPST Switches
REV. 0
ADG714BRU AD-ADG714BRU Datasheet
232Kb / 16P
   CMOS, Low Voltage Serially Controlled, Octal SPST Switches
REV. B
More results

Mô tả tương tự - ADG714BRUZ-REEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG714 AD-ADG714_02 Datasheet
232Kb / 16P
   CMOS, Low Voltage Serially Controlled, Octal SPST Switches
REV. B
ADG714 AD-ADG714 Datasheet
173Kb / 16P
   CMOS, Low Voltage Serially-Controlled, Octal SPST Switches
REV. 0
ADG714 AD-ADG714_15 Datasheet
188Kb / 16P
   Serially Controlled, Octal SPST Switches
REV. C
ADG715 AD-ADG715_15 Datasheet
188Kb / 16P
   Serially Controlled, Octal SPST Switches
REV. C
ADG728 AD-ADG728 Datasheet
150Kb / 12P
   CMOS, Low-Voltage, 2-Wire Serially-Controlled, Matrix Switches
REV. 0
ADG729BRUZ AD-ADG729BRUZ Datasheet
360Kb / 13P
   CMOS, Low Voltage, 2-Wire Serially Controlled, Matrix Switches
REV. C
ADG738 AD-ADG738 Datasheet
156Kb / 12P
   CMOS, Low-Voltage, 3-Wire Serially-Controlled, Matrix Switches
REV. 0
ADG739BRUZ AD-ADG739BRUZ Datasheet
352Kb / 20P
   CMOS, Low Voltage, 3-Wire Serially-Controlled, Matrix Switches
REV. A
ADG738BRUZ AD-ADG738BRUZ Datasheet
352Kb / 20P
   CMOS, Low Voltage, 3-Wire Serially-Controlled, Matrix Switches
REV. A
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX395 MAXIM-MAX395 Datasheet
123Kb / 16P
   Serially Controlled, Low-Voltage, 8-Channel SPST Switch
Rev 0; 11/95
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com