công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD7694BRM bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD7694BRM
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7694BRM bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button AD7694BRM Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD7694BRM Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD7694BRM Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD7694BRM Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD7694BRM Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD7694BRM Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7694BRM Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD7694BRM Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD7694BRM Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 16 page
background image
AD7694
Rev. A | Page 7 of 16
PIN CONFIGURATION AND FUNCTION DESCRIPTIONS
REF
1
IN+
2
IN–
3
GND
4
VDD
8
SCK
7
SDO
6
CNV
5
AD7694
TOP VIEW
(Not to Scale)
Figure 4. 8-Lead MSOP Pin Configuration
Table 7. Pin Function Descriptions
Pin No.
Mnemonic
Type1
Function
1
REF
AI
Reference Input Voltage. The REF range is from 1 V to VDD. It is referred to the GND pin. This pin should be
decoupled closely to the pin with a ceramic capacitor of a few μF.
2
IN+
AI
Analog Input. It is referred to in IN−. The voltage range, that is, the difference between IN+ and IN−, which
is 0 V to VREF.
3
IN−
AI
Analog Input Ground Sense. To be connected to the analog ground plane or to a remote sense ground.
4
GND
P
Power Supply Ground.
5
CNV
DI
Convert Input. On its leading edge, it initiates the conversions. It enables the SDO pin when low.
6
SDO
DO
Serial Data Output. The conversion result is output on this pin. It is synchronized to SCK.
7
SCK
DI
Serial Data Clock Input. When CNV is low, the conversion result is shifted out by this clock.
8
VDD
P
Power Supply.
1AI = analog input; DI = digital input; DO = digital output; and P = power.


Số phần tương tự - AD7694BRM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7694BRM AD-AD7694BRM Datasheet
448Kb / 16P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP
REV. 0
AD7694BRM AD-AD7694BRM Datasheet
348Kb / 16P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR짰 ADC in MSOP
REV. A
AD7694BRMRL7 AD-AD7694BRMRL7 Datasheet
448Kb / 16P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP
REV. 0
AD7694BRMRL7 AD-AD7694BRMRL7 Datasheet
348Kb / 16P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR짰 ADC in MSOP
REV. A
AD7694BRMZ AD-AD7694BRMZ Datasheet
348Kb / 16P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR짰 ADC in MSOP
REV. A
More results

Mô tả tương tự - AD7694BRM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7685 AD-AD7685 Datasheet
542Kb / 29P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP
AD7694 AD-AD7694_17 Datasheet
360Kb / 17P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP
AD7694 AD-AD7694 Datasheet
448Kb / 16P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP
REV. 0
AD7694ARMZ AD-AD7694ARMZ Datasheet
348Kb / 16P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP
REV. A
AD7685BRM AD-AD7685BRM Datasheet
641Kb / 28P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
REV. B
AD7685BRMZ AD-AD7685BRMZ Datasheet
484Kb / 28P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
REV. C
AD7685ARMZ AD-AD7685ARMZ Datasheet
484Kb / 28P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
REV. C
AD7686 AD-AD7686 Datasheet
566Kb / 29P
   16-Bit, 500 kSPS PulSAR ADC in MSOP
AD7683 AD-AD7683 Datasheet
467Kb / 16P
   16-Bit, 100 kSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
REV. 0
AD7684 AD-AD7684_17 Datasheet
334Kb / 17P
   16-Bit, 100 kSPS PulSAR, Differential ADC in MSOP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com