công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5544 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5544
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad, Current-Output, Serial-Input 16-/14-Bit DACs
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5544 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button AD5544_12 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5544_12 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5544_12 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5544_12 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5544_12 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5544_12 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5544_12 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD5544_12 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD5544_12 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 24 page
background image
Data Sheet
AD5544/AD5554
Rev. G | Page 9 of 24
TSSOP
Pin No.
LFCSP
Pin No.
Mnemonic
Description
26
26
VREFD
DAC D Reference Voltage Input Terminal. Establishes DAC D full-scale output voltage. This pin can be
tied to the VDD pin.
27
27
IOUTD
DAC D Current Output.
28
28
AGNDD
DAC D Analog Ground.
N/A
29
NC
Do not connect.
N/A
30
NC
Do not connect.
N/A
31
NC
Do not connect.
N/A
32
NC
Do not connect.
N/A
33
EPAD
Connect the exposed pad to AGNDx.


Số phần tương tự - AD5544_12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5544 AD-AD5544_13 Datasheet
735Kb / 24P
   Quad, Current-Output, Serial-Input 16-/14-Bit DACs
Rev. G
AD5544 AD-AD5544_15 Datasheet
747Kb / 24P
   Quad, Current-Output, Serial-Input 16-/14-Bit DACs
More results

Mô tả tương tự - AD5544_12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5544ARSZ AD-AD5544ARSZ Datasheet
875Kb / 28P
   Quad, Current-Output, Serial-Input 16-/14-Bit DACs
REV. F
AD5544 AD-AD5544_13 Datasheet
735Kb / 24P
   Quad, Current-Output, Serial-Input 16-/14-Bit DACs
Rev. G
AD5544 AD-AD5544_04 Datasheet
909Kb / 20P
   Quad, Current-Output, Serial-Input 16-/14-Bit DACs
REV. A
AD5544 AD-AD5544_15 Datasheet
747Kb / 24P
   Quad, Current-Output, Serial-Input 16-/14-Bit DACs
AD5544 AD-AD5544 Datasheet
473Kb / 16P
   Quad, Current-Output Serial-Input, 16-Bit/14-Bit DACs
REV. 0
AD5543 AD-AD5543_15 Datasheet
582Kb / 20P
   Current Output/Serial Input, 16-/14-Bit DACs
Rev. F
AD5553 AD-AD5553_15 Datasheet
582Kb / 20P
   Current Output/Serial Input, 16-/14-Bit DACs
Rev. F
AD5543 AD-AD5543_12 Datasheet
582Kb / 20P
   Current Output/Serial Input, 16-/14-Bit DACs
Rev. F
AD5545 AD-AD5545 Datasheet
924Kb / 24P
   Dual, Current-Output, Serial-Input, 16-/14-Bit DACs
Rev. G
AD5545 AD-AD5545_16 Datasheet
977Kb / 23P
   Dual, Current-Output, Serial-Input, 16-/14-Bit DACs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com