công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5390BCPZ-3-REEL7 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5390BCPZ-3-REEL7
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-/16-Channel, 3 V/5 V, Serial Input, Single-Supply, 12-/14-Bit Voltage Output
Download  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5390BCPZ-3-REEL7 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Analog Devices

  AD5390BCPZ-3-REEL7 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD5390BCPZ-3-REEL7 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD5390BCPZ-3-REEL7 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD5390BCPZ-3-REEL7 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD5390BCPZ-3-REEL7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5390BCPZ-3-REEL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5390BCPZ-3-REEL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5390BCPZ-3-REEL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5390BCPZ-3-REEL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 44 page
background image
Data Sheet
AD5390/AD5391/AD5392
Rev. E | Page 3 of 44
10/04—Rev. 0 to Rev. A
Changes to Features ..........................................................................1
Changes to Table 1 ............................................................................3
Changes to Table 2 ............................................................................4
Changes to Table 3 ............................................................................6
Changes to Table 4 ............................................................................7
Changes to Figure 36 ......................................................................35
Changes to Figure 37 ......................................................................36
Changes to Figure 38 ......................................................................36
Changes to Ordering Guide...........................................................41
4/04—Revision 0: Initial Version


Số phần tương tự - AD5390BCPZ-3-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5390BCPZ-3 AD-AD5390BCPZ-3 Datasheet
1Mb / 40P
   40-Channel, 3 V/5 V, Single-Supply 12-Bit, denseDAC
Rev. D
More results

Mô tả tương tự - AD5390BCPZ-3-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5391 AD-AD5391_15 Datasheet
900Kb / 44P
   8-/16-Channel, 3 V/5 V, Serial Input, Single-Supply, 12-/14-Bit Voltage Output
Rev. F
AD5392 AD-AD5392_15 Datasheet
900Kb / 44P
   8-/16-Channel, 3 V/5 V, Serial Input, Single-Supply, 12-/14-Bit Voltage Output
Rev. F
AD5390 AD-AD5390_15 Datasheet
900Kb / 44P
   8-/16-Channel, 3 V/5 V, Serial Input, Single-Supply, 12-/14-Bit Voltage Output
Rev. F
AD5390 AD-AD5390 Datasheet
1Mb / 44P
   8-/16-Channel, 3 V/5 V, Serial Input, Single- Supply, 12-/14-Bit Voltage Output DACs
REV. A
AD5384 AD-AD5384 Datasheet
1Mb / 36P
   40-Channel, 3 V/5 V, Single-Supply, Serial, 14-Bit Voltage Output DAC
REV. A
AD5382 AD-AD5382 Datasheet
616Kb / 40P
   32-Channel, 3 V/5 V, Single-Supply, 14-Bit, Voltage Output DAC
REV. 0
AD5384 AD-AD5384_15 Datasheet
732Kb / 33P
   40-Channel, 3 V/5 V, Single-Supply, Serial, 14-Bit denseDAC
REV. C
AD5381 AD-AD5381 Datasheet
1Mb / 36P
   40-Channel, 3 V/5 V, Single-Supply, 12-Bit, Voltage Output DAC
REV. A
AD5383 AD-AD5383 Datasheet
1Mb / 40P
   32-Channel, 3 V/5 V, Single-Supply, 12-Bit, Voltage Output DAC
REV. 0
AD5551 AD-AD5551 Datasheet
208Kb / 12P
   5 V, Serial-Input Voltage-Output, 14-Bit DACs
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com