công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5316ARU bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5316ARU
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.5 V to 5.5 V, 400 關A, 2-Wire Interface, Quad Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5316ARU bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button AD5316ARU Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5316ARU Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5316ARU Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5316ARU Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5316ARU Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5316ARU Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD5316ARU Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD5316ARU Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD5316ARU Datasheet HTML 14Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 24 page
background image
AD5306/AD5316/AD5326
Rev. F | Page 10 of 24
DAC CODE
ACTUAL
IDEAL
GAIN ERROR
PLUS
OFFSET ERROR
OUTPUT
VOLTAGE
NEGATIVE
OFFSET
ERROR
NEGATIVE
OFFSET
ERROR
AMPLIFIER
FOOTROOM
LOWER
DEADBAND
CODES
Figure 4. Transfer Function with Negative Offset
DAC CODE
FULL SCALE
ACTUAL
IDEAL
POSITIVE
OFFSET
ERROR
OUTPUT
VOLTAGE
GAIN ERROR
PLUS
OFFSET ERROR
UPPER
DEADBAND
CODES
Figure 5. Transfer Function with Positive Offset (VREF = VDD)


Số phần tương tự - AD5316ARU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5316 AD-AD5316 Datasheet
427Kb / 20P
   2.5 V to 5.5 V, 500 uA, 2-Wire Interface Quad Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs
REV. F
AD5316 AD-AD5316 Datasheet
359Kb / 20P
   2.5 V to 5.5 V, 115 uA, Parallel Interface Single Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. 0
AD5316 AD-AD5316 Datasheet
274Kb / 20P
   2.5 V to 5.5 V, 230uA, Parallel Interface Dual Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. 0
AD5316 AD-AD5316 Datasheet
324Kb / 20P
   2.5 V to 5.5 V, 500 uA, Parallel Interface Quad Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. 0
AD5316 AD-AD5316 Datasheet
357Kb / 24P
   2.5 V to 5.5 V, 500 關A, Quad Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs in 10-Lead Packages
Rev. H
More results

Mô tả tương tự - AD5316ARU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5316 AD-AD5316_15 Datasheet
528Kb / 24P
   2.5 V to 5.5 V, 400 A, 2-Wire Interface, Quad Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs
Rev. F
AD5306 AD-AD5306_15 Datasheet
528Kb / 24P
   2.5 V to 5.5 V, 400 A, 2-Wire Interface, Quad Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs
Rev. F
AD5326 AD-AD5326_15 Datasheet
528Kb / 24P
   2.5 V to 5.5 V, 400 A, 2-Wire Interface, Quad Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs
Rev. F
AD5325 AD-AD5325_15 Datasheet
565Kb / 24P
   2.5 V to 5.5 V, 500 A, 2-Wire Interface Quad Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs
Rev. G
AD5315 AD-AD5315_15 Datasheet
565Kb / 24P
   2.5 V to 5.5 V, 500 A, 2-Wire Interface Quad Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs
Rev. G
AD5305ARM AD-AD5305ARM Datasheet
565Kb / 24P
   2.5 V to 5.5 V, 500 A, 2-Wire Interface Quad Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs
Rev. G
AD5311BRMZ AD-AD5311BRMZ Datasheet
429Kb / 24P
   2.5 V to 5.5 V, 120 關A, 2-Wire Interface, Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. B
AD5301 AD-AD5301_07 Datasheet
429Kb / 24P
   2.5 V to 5.5 V, 120 關A, 2-Wire Interface, Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. B
AD5301 AD-AD5301_15 Datasheet
429Kb / 24P
   2.5 V to 5.5 V, 120 A, 2-Wire Interface, Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. B
AD5311 AD-AD5311_15 Datasheet
429Kb / 24P
   2.5 V to 5.5 V, 120 A, 2-Wire Interface, Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com